Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

TC0140E Fiches technique(PDF) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

No de pièce TC0140E
Description  SAW Resonator 303.875MHz
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Site Internet  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0140E Fiches technique(HTML) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TC0140E Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0140E Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0140E Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0140E Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
3
TST DCC
Release document
D.OUTLINE DRAWING:
E.EQUVIRENT CIRCUIT:
One-Port Resonator:
C0
R1 C1
L1
# 1
# 4
Source Impedance
Load Impedance
50Ω
50Ω


Html Pages

1  2  3  4 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn