Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


BAXXDD0 Datasheet(Fiches technique) 5 Page - Rohm

Numéro de pièce BAXXDD0
Description  BAXXDD0_10
Télécharger  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo 

 
 5 page
background image
Technical Note
BA□□DD0 Series,BA□□CC0 Series,
BA□□DD0W Series,BA□□CC0W Series
5/9
www.rohm.com
2010.02 - Rev.B
© 2010 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Vcc
CTL
39kΩ
2kΩ
31kΩ
CTL
25kΩ
25kΩ
OUT
R2
R1
Vcc
Block Diagrams
BA□□CC0WFP/ BA□□DD0WHFP/ BA□□CC0WT(V5)/ BA□□DD0WT
BA□□CC0T/ BA□□CC0FP/ BA□□DD0T
Fig.26
Input / Output Equivalent Circuit Diagrams
< BA□□DD0 Series >
< BA□□CC0 Series >
Fig.27
Fig.28
PIN No.
Pin Name
Function
1
CTL
Output voltage ON/OFF control
2
Vcc
Power supply voltage input
3
N.C/GND
Unconnected terminal/GND
*1
4
OUT
Voltage output
5
N.C
Unconnected terminal
Fin
GND
GND
*2
PIN No.
Pin Name
Function
1
Vcc
Power supply voltage input
2
N.C/GND
Unconnected terminal/GND*1
3
OUT
Voltage output
Fin
GND
GND
*2
Fig.25
HRP5
1 2 3 45
1 2 3 45
TOP VIEW
TOP VIEW
TO220FP-5
TO220FP-5(V5)
1 2 3 4 5
TOP VIEW
FIN
TO252-5
1 2 3 4 5
10kΩ
OUT
R2
R1
Vcc
GND
1
2
3
4
5
Fin
Vcc
Driver
OVP
TSD
OCP
R2
R1
CTL
Vcc
N.C.
OUT
N.C.
(TO252-5)
GND
(TO220FP-5,-5(V5),HRP5)
Vref
(TO252-5・HRP5)
2 Only for TO252-5 and HRP5
1 TO252-5 is N.C.,and TO220FP-5,-5(V5),and HRP5 are GND
1 TO252-3 is N.C.,and TO-220FP-3,is GND
2
Only for TO252-3 and HRP5
TOP VIEW
TO220FP-3
2
3
TO252-3
1
FIN
2 3
1
(TO220FP-3)
1
2
3
Fin
Vcc
Driver
OVP
TSD
OCP
R2
R1
Vcc
N.C.
OUT
(TO252-3)
GND
Vref
GND
(TO252-3)
TOP VIEW




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl