Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

UVS-54XA Fiches technique(PDF) 2 Page - Unity Opto Technology

No de pièce UVS-54XA
Description  0.52 inch ( 13.2 mm ) SINGLE DIGIT NUMERIC LED DISPLAYS
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  UOT [Unity Opto Technology]
Site Internet  http://www.unityopto.com.tw
Logo UOT - Unity Opto Technology

UVS-54XA Fiches technique(HTML) 2 Page - Unity Opto Technology

  UVS-54XA Datasheet HTML 1Page - Unity Opto Technology UVS-54XA Datasheet HTML 2Page - Unity Opto Technology UVS-54XA Datasheet HTML 3Page - Unity Opto Technology UVS-54XA Datasheet HTML 4Page - Unity Opto Technology UVS-54XA Datasheet HTML 5Page - Unity Opto Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
0.52 inch ( 13.2 mm )
SINGLE DIGIT NUMERIC LED DISPLAYS
UVS-54XA SERIES
PACKAGE DIMENSIONS
Fig. 1
INTERNAL CIRCUIT DIAGRAM
UVS-
546A
UVS-547A
Fig. 2
11/14/2000
Unity Opto Technology Co., Ltd.


Html Pages

1  2  3  4  5 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn