Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

US1206 Fiches technique(PDF) 6 Page - UNISEM

No de pièce US1206
Description  1A ULTRA LOW DROPOUT POSITIVE ADJUSTABLE & FIXED REGULATOR
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  UNISEM [UNISEM]
Site Internet  
Logo UNISEM - UNISEM

US1206 Fiches technique(HTML) 6 Page - UNISEM

  US1206 Datasheet HTML 1Page - UNISEM US1206 Datasheet HTML 2Page - UNISEM US1206 Datasheet HTML 3Page - UNISEM US1206 Datasheet HTML 4Page - UNISEM US1206 Datasheet HTML 5Page - UNISEM US1206 Datasheet HTML 6Page - UNISEM US1206 Datasheet HTML 7Page - UNISEM  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
2-6
Rev. 1.1
6/26/00
US1206/1207/1208/1209
TYPICAL APPLICATION
TYPICAL APPLICATION
Ref Desig
Description
Qty
Part #
Manuf
C1
Capacitor
1
10uF, Tantalum
AVX
C2
Capacitor
1
10uF, Tantalum
AVX
R1
Resistor
1
127
Ω , 1%
R2
Resistor
1
124
Ω , 1%
Figure 2- Typical application of US1208 in 3.3V to 2.5V regulator
Vo= 1.24 X (1 + R1/R2)
Pin numbers in this
schematic apply only
to TO263(M) package.
Vin
Vout
R1
R2
C1
C2
1208app1-1.1
US1208
1
2
3
4
5
Flag
Vin
Gnd
Vout
Adj
R3
Error Flag


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn