Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
BAS70H Fiches technique(PDF) 9 Page - NXP Semiconductors |
|
BAS70H Fiches technique(HTML) 9 Page - NXP Semiconductors |
9 / 20 page BAS70_1PS7XSB70_SER_9 © NXP B.V. 2010. All rights reserved. Product data sheet Rev. 09 — 13 January 2010 9 of 20 NXP Semiconductors BAS70 series; 1PS7xSB70 series General-purpose Schottky diodes Fig 11. Package outline SOT143B Fig 12. Package outline SOT363 (SC-88) Fig 13. Package outline SOT666 04-11-16 Dimensions in mm 3.0 2.8 1.1 0.9 2.5 2.1 1.4 1.2 1.7 1.9 0.48 0.38 0.15 0.09 0.45 0.15 0.88 0.78 2 1 3 4 06-03-16 Dimensions in mm 0.25 0.10 0.3 0.2 pin 1 index 1.3 0.65 2.2 2.0 1.35 1.15 2.2 1.8 1.1 0.8 0.45 0.15 13 2 4 65 Dimensions in mm 04-11-08 1.7 1.5 1.7 1.5 1.3 1.1 1 0.18 0.08 0.27 0.17 0.5 pin 1 index 12 3 4 5 6 0.6 0.5 0.3 0.1 |
Numéro de pièce similaire - BAS70H |
|
Description similaire - BAS70H |