Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
CS2012X7R104D100NBE Fiches technique(PDF) 7 Page - SAMWHA ELECTRIC |
|
CS2012X7R104D100NBE Fiches technique(HTML) 7 Page - SAMWHA ELECTRIC |
7 / 14 page Multi Layer Ceramic Capacitors 17 SMD Type-High Voltage SAMWHA CAPACITOR Co., Ltd. 16 COG-Temperature Compensation Type Appendix High Voltage Type(100V~3000V) 1608(0603) 2012(0805) 3216(1206) 3225(1210) 4520(1808) 4532(1812) 100 250 100 250 100 250 630 1000 2000 100 250 630 1000 2000 100 250 630 1000 2000 3000 100 250 630 1000 2000 3000 Type Size(inch) Cap. 4.7㎊(4R7) 5㎊(050) 7㎊(070) 8㎊(080) 9㎊(090) 10㎊(100) 12㎊(120) 15㎊(150) 18㎊(180) 22㎊(220) 47㎊(470) 56㎊(560) 68㎊(680) 82㎊(820) 100㎊(101) 220㎊(221) 330㎊(331) 470㎊(471) 560㎊(561) 680㎊(681) 1000㎊(102) 1500㎊(152) 2200㎊(222) 2700㎊(272) 3300㎊(332) 4700㎊(472) 5600㎊(562) 6800㎊(682) 10000㎊(103) 15000㎊(153) 22000㎊(223) 33000㎊(333) Volt(V) High voltage type C0G X7R-High Dielectric Type 1608(0603) 2012(0805) 3216(1206) 3225(1210) 4520(1808) 4532(1812) 100 250 100 250 100 250 630 1000 2000 100 250 630 1000 2000 100 250 630 1000 2000 3000 100 250 630 1000 2000 3000 Type Size(inch) Cap. 220㎊(221) 330㎊(331) 470㎊(471) 680㎊(681) 1000㎊(102) 1500㎊(152) 2200㎊(222) 3300㎊(332) 4700㎊(472) 5600㎊(562) 6800㎊(682) 10000㎊(103) 15000㎊(153) 18000㎊(183) 22000㎊(223) 33000㎊(333) 47000㎊(473) 68000㎊(683) 0.1㎌(104) 0.15㎌(154) 0.22㎌(224) 0.33㎌(334) 0.47㎌(474) 0.68㎌(684) 1.0㎌(105) 2.2㎌(225) Volt(V) High voltage type X7R |
Numéro de pièce similaire - CS2012X7R104D100NBE |
|
Description similaire - CS2012X7R104D100NBE |