Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

ST7628 Fiches technique(PDF) 3 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

No de pièce ST7628
Description  65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
Download  213 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SITRONIX [Sitronix Technology Co., Ltd.]
Site Internet  http://www.sitronix.com.tw
Logo SITRONIX - Sitronix Technology Co., Ltd.

ST7628 Fiches technique(HTML) 3 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

  ST7628 Datasheet HTML 1Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7628 Datasheet HTML 2Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7628 Datasheet HTML 3Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7628 Datasheet HTML 4Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7628 Datasheet HTML 5Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7628 Datasheet HTML 6Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7628 Datasheet HTML 7Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7628 Datasheet HTML 8Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7628 Datasheet HTML 9Page - Sitronix Technology Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 213 page
background image
ST7628
Ver 1.4
3/213
2008/08
4. Pad Center Coordinates
PAD
IC-NAME
X
Y
1
COM2
-4917.71
116.94
2
COM0
-4917.71
89.94
3
DUMMY
-4917.71
61.15
4
DUMMY
-4917.71
34.15
5
DUMMY
-4917.71
7.15
6
DUMMY
-4917.71
-19.85
7
DUMMY
-4917.71
-46.85
8
DUMMY
-4917.71
-73.85
9
DUMMY
-4917.71 -100.85
10
DUMMY
-4917.71 -127.85
11
DUMMY
-4917.71 -154.85
12
DUMMY
-4917.71 -181.85
13
DUMMY
-4917.71 -208.85
14
DUMMY
-4917.71 -235.85
15
DUMMY
-4870.80 -299.50
16
DUMMY
-4790.80 -299.50
17
DUMMY
-4710.80 -299.50
18
DUMMY
-4630.80 -299.50
19
DUMMY
-4550.80 -299.50
20
DUMMY
-4470.80 -299.50
21
DUMMY
-4390.80 -299.50
22
VSS
-4310.80 -299.50
23
VPP
-4230.80 -299.50
24
VPP
-4150.80 -299.50
25
VPP
-4070.80 -299.50
26
VPP
-3990.80 -299.50
27
CL
-3910.80 -299.50
28
CLS
-3830.80 -299.50
29
VDD
-3751.08 -299.50
30
A0
-3671.08 -299.50
31
RW_WR
-3591.08 -299.50
32
D0
-3511.08 -299.50
33
D1
-3431.08 -299.50
34
D2
-3351.08 -299.50
35
D3
-3271.08 -299.50
36
D4
-3191.08 -299.50
37
D5
-3111.08 -299.50
38
D6
-3031.08 -299.50
39
D7
-2951.08 -299.50
40
D8
-2871.08 -299.50
41
D9
-2791.08 -299.50
42
D10
-2711.08 -299.50
43
D11
-2631.08 -299.50
44
D12
-2551.08 -299.50
45
D13
-2471.08 -299.50
46
D14
-2391.08 -299.50
47
D15
-2311.08 -299.50
48
VSS
-2231.08 -299.50
49
VDD
-2151.08 -299.50
50
E_RD
-2071.08 -299.50
51
RST
-1991.08 -299.50
52
CSEL
-1911.08 -299.50
53
IF1
-1831.08 -299.50
54
IF2
-1751.08 -299.50
55
IF3
-1671.08 -299.50
56
VSS
-1591.08 -299.50
57
VDD
-1511.08 -299.50
58
/CS
-1431.08 -299.50
59
/EXT
-1351.08 -299.50
60
TE
-1271.08 -299.50
61
TCAP
-1191.08 -299.50
62
VDD
-1111.08
-299.50
63
VDD
-1031.08 -299.50
64
VDD
-951.08
-299.50
65
VDD
-871.08
-299.50
66
VDD
-791.08
-299.50
67
VDD
-711.08
-299.50
68
VSS1
-631.08
-299.50
69
VSS1
-551.08
-299.50
70
VSS
-471.08
-299.50


Numéro de pièce similaire - ST7628

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sitronix Technology Co....
ST7624 SITRONIX-ST7624 Datasheet
1,003Kb / 98P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7625 SITRONIX-ST7625 Datasheet
1Mb / 160P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7626 SITRONIX-ST7626 Datasheet
1Mb / 94P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
More results

Description similaire - ST7628

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sitronix Technology Co....
ST7626 SITRONIX-ST7626 Datasheet
1Mb / 94P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7636R SITRONIX-ST7636R Datasheet
1Mb / 109P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7625 SITRONIX-ST7625 Datasheet
1Mb / 160P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7636 SITRONIX-ST7636 Datasheet
1Mb / 99P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7530 SITRONIX-ST7530 Datasheet
1Mb / 100P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7624 SITRONIX-ST7624 Datasheet
1,003Kb / 98P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7531 SITRONIX-ST7531 Datasheet
1Mb / 85P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7532 SITRONIX-ST7532 Datasheet
1Mb / 85P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7637 SITRONIX-ST7637 Datasheet
2Mb / 210P
   65K 132x132 Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7632 SITRONIX-ST7632 Datasheet
1Mb / 96P
   4K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com