Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

ATXMEGA128A1-AU Fiches technique(PDF) 77 Page - ATMEL Corporation

No de pièce ATXMEGA128A1-AU
Description  8/16-bit XMEGA A1 Microcontroller
Download  99 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ATMEL [ATMEL Corporation]
Site Internet  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

ATXMEGA128A1-AU Fiches technique(HTML) 77 Page - ATMEL Corporation

Back Button ATXMEGA128A1-AU Datasheet HTML 73Page - ATMEL Corporation ATXMEGA128A1-AU Datasheet HTML 74Page - ATMEL Corporation ATXMEGA128A1-AU Datasheet HTML 75Page - ATMEL Corporation ATXMEGA128A1-AU Datasheet HTML 76Page - ATMEL Corporation ATXMEGA128A1-AU Datasheet HTML 77Page - ATMEL Corporation ATXMEGA128A1-AU Datasheet HTML 78Page - ATMEL Corporation ATXMEGA128A1-AU Datasheet HTML 79Page - ATMEL Corporation ATXMEGA128A1-AU Datasheet HTML 80Page - ATMEL Corporation ATXMEGA128A1-AU Datasheet HTML 81Page - ATMEL Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 77 / 99 page
background image
77
8067I–AVR–04/09
XMEGA A1
Figure 34-13. Reset Input Threshold Voltage vs. V
CC
V
IH - I/O Pin Read as “1”
Figure 34-14. Reset Input Threshold Voltage vs. V
CC
V
IL - I/O Pin Read as “0”
85 °C
25 °C
-40 °C
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
1.6
1.8
2
2.2
2.4
2.6
2.8
3
3.2
3.4
3.6
Vcc [V]
85 °C
25 °C
-40 °C
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
1.6
1.8
2
2.2
2.4
2.6
2.8
3
3.2
3.4
3.6
Vcc [V]


Numéro de pièce similaire - ATXMEGA128A1-AU

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
ATMEL Corporation
ATXMEGA128A1-AU ATMEL-ATXMEGA128A1-AU Datasheet
1Mb / 82P
   8/16-bit XMEGA A1 Microcontroller
ATXMEGA128A1-AU ATMEL-ATXMEGA128A1-AU Datasheet
3Mb / 107P
   8/16-bit XMEGA A1 Microcontroller
More results

Description similaire - ATXMEGA128A1-AU

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
ATMEL Corporation
ATXMEGA128A1 ATMEL-ATXMEGA128A1_14 Datasheet
2Mb / 122P
   8/16-bit XMEGA A1 Microcontroller
ATCMEGA384A1 ATMEL-ATCMEGA384A1 Datasheet
1Mb / 82P
   8/16-bit XMEGA A1 Microcontroller
ATXMEGA128A4_0808 ATMEL-ATXMEGA128A4_0808 Datasheet
937Kb / 74P
   8/16-bit XMEGA A1 Microcontroller
ATXMEGA384A1 ATMEL-ATXMEGA384A1_10 Datasheet
3Mb / 107P
   8/16-bit XMEGA A1 Microcontroller
ATXMEGA256A3B ATMEL-ATXMEGA256A3B_10 Datasheet
3Mb / 105P
   8/16-bit XMEGA A3B Microcontroller
ATXMEGA256A3 ATMEL-ATXMEGA256A3_09 Datasheet
3Mb / 108P
   8/16-bit XMEGA A3 Microcontroller
ATXMEGA256A3_1012 ATMEL-ATXMEGA256A3_1012 Datasheet
3Mb / 134P
   8/16-bit XMEGA A3 Microcontroller
ATXMEGA128A4_1012 ATMEL-ATXMEGA128A4_1012 Datasheet
3Mb / 108P
   8/16-bit XMEGA A4 Microcontroller
ATXMEGA256A3B ATMEL-ATXMEGA256A3B Datasheet
888Kb / 75P
   8/16-bit XMEGA A3B Microcontroller
ATXMEGA256A3B ATMEL-ATXMEGA256A3B_09 Datasheet
3Mb / 102P
   8/16-bit XMEGA A3B Microcontroller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com