Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

SI-3025KM Datasheet(Fiches technique) 5 Page - Allegro MicroSystems

Numéro de pièce SI-3025KM
Description  Surface Mount, Low Current Consumption, Low Dropout Voltage Linear Regulator ICs
Télécharger  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  ALLEGRO [Allegro MicroSystems]
Site Internet  http://www.allegromicro.com
Logo ALLEGRO - Allegro MicroSystems

SI-3025KM Datasheet(HTML) 5 Page - Allegro MicroSystems

  SI-3025KM Datenblatt HTML 1Page - Allegro MicroSystems SI-3025KM Datenblatt HTML 2Page - Allegro MicroSystems SI-3025KM Datenblatt HTML 3Page - Allegro MicroSystems SI-3025KM Datenblatt HTML 4Page - Allegro MicroSystems SI-3025KM Datasheet HTML 5Page - Allegro MicroSystems SI-3025KM Datenblatt HTML 6Page - Allegro MicroSystems SI-3025KM Datenblatt HTML 7Page - Allegro MicroSystems SI-3025KM Datenblatt HTML 8Page - Allegro MicroSystems SI-3025KM Datenblatt HTML 9Page - Allegro MicroSystems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
8
sPacking Specifications
Reel : Packing quantity 3000 pcs
(Unit : mm)
qSI-3000KM Series
X
.5°
MA
X.5°
1.5
1.7
8.0
4.0
±0.1
2.0
±0.1
1.75
7.50
16.0
10.5
0.3
7.1
2.65
B:MIN 1.50
C:13.0
D:MIN 20.2
+0.5
–0.2
B
C
D
W1
+2
–0
16.4 mm
W2 MAX
22.4 mm
W1
+3
–0.5
16.4 mm
W1
W3
W2
φ
φ


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Datasheet Download

Go To PDF Page


Lien URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.FR
AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicit   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialit   |   Echange de liens   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn