Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

MC-458CA721ESA-A10 Fiches technique(PDF) 3 Page - Elpida Memory

No de pièce MC-458CA721ESA-A10
Description  8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ELPIDA [Elpida Memory]
Site Internet  http://www.elpida.com/en
Logo ELPIDA - Elpida Memory

MC-458CA721ESA-A10 Fiches technique(HTML) 3 Page - Elpida Memory

  MC-458CA721ESA-A10 Datasheet HTML 1Page - Elpida Memory MC-458CA721ESA-A10 Datasheet HTML 2Page - Elpida Memory MC-458CA721ESA-A10 Datasheet HTML 3Page - Elpida Memory MC-458CA721ESA-A10 Datasheet HTML 4Page - Elpida Memory MC-458CA721ESA-A10 Datasheet HTML 5Page - Elpida Memory MC-458CA721ESA-A10 Datasheet HTML 6Page - Elpida Memory MC-458CA721ESA-A10 Datasheet HTML 7Page - Elpida Memory MC-458CA721ESA-A10 Datasheet HTML 8Page - Elpida Memory MC-458CA721ESA-A10 Datasheet HTML 9Page - Elpida Memory Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 16 page
background image
Data Sheet E0067N10
3
MC-458CA721ESA, 458CA721PSA, 458CA721XSA
Pin Configuration
144-pin Dual In-line Memory Module Socket Type (Edge connector: Gold plated)
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
Vss
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 4
DQ 5
DQ 6
DQ 7
Vss
DQMB0
DQMB1
A0
A1
A2
Vss
DQ 8
DQ 9
DQ 10
DQ 11
DQ 12
DQ 13
DQ 14
DQ 15
Vss
CB 0
CB 1
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
113
115
117
119
121
123
125
127
129
131
133
135
137
139
141
143
CLK0
Vcc
/RAS
/WE
/CS0
NC
NC
Vss
CB 2
CB 3
DQ 16
DQ 17
DQ 18
DQ 19
Vss
DQ 20
DQ 21
DQ 22
DQ 23
Vcc
A6
A8
Vss
A9
A10
Vcc
DQMB2
DQMB3
Vss
DQ 24
DQ 25
DQ 26
DQ 27
DQ 28
DQ 29
DQ 30
DQ 31
Vss
SDA
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
Vss
DQ 32
DQ 33
DQ 34
DQ 35
Vcc
DQ 36
DQ 37
DQ 38
DQ 39
Vss
DQMB4
DQMB5
Vcc
A3
A4
A5
Vss
DQ 40
DQ 41
DQ 42
DQ 43
Vcc
DQ 44
DQ 45
DQ 46
DQ 47
Vss
CB 4
CB 5
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
142
144
CKE0
Vcc
/CAS
NC
NC
NC
CLK1
Vss
CB 6
CB 7
Vcc
DQ 48
DQ 49
DQ 50
DQ 51
Vss
DQ 52
DQ 53
DQ 54
DQ 55
Vcc
A7
BA0 (A13)
Vss
BA1 (A12)
A11
Vcc
DQMB6
DQMB7
Vss
DQ 56
DQ 57
DQ 58
DQ 59
Vcc
DQ 60
DQ 61
DQ 62
DQ 63
Vss
SCL
Vcc
CC
V
CC
V
CC
V
CC
V
CC
V
CC
V
/xxx indicates active low signal.
A0 - A11
: Address Inputs
[Row: A0 - A11, Column: A0 - A8]
BA0(A13), BA1(A12) : SDRAM Bank Select
DQ0 - DQ63
: Data Inputs/Outputs
CB0 - CB7
: Data Inputs/Outputs
CLK0, CLK1
: Clock Input
CKE0
: Clock Enable Input
/CS0
: Chip Select Input
/RAS
: Row Address Strobe
/CAS
: Column Address Strobe
/WE
: Write Enable
DQMB0 - DQMB7
: DQ Mask Enable
SDA
: Serial Data I/O for PD
SCL
: Clock Input for PD
VCC
: Power Supply
VSS
: Ground
NC
: No Connection


Numéro de pièce similaire - MC-458CA721ESA-A10

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NEC
MC-458CA721ESA-A10 NEC-MC-458CA721ESA-A10 Datasheet
142Kb / 6P
   8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE SO DIMM
More results

Description similaire - MC-458CA721ESA-A10

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NEC
MC-458CA721ESA NEC-MC-458CA721ESA Datasheet
142Kb / 6P
   8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE SO DIMM
logo
Elpida Memory
MC-458CB64ESB ELPIDA-MC-458CB64ESB Datasheet
141Kb / 16P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
logo
NEC
MC-458CB64ESB NEC-MC-458CB64ESB Datasheet
126Kb / 6P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE SO DIMM
MC-458CB641ES NEC-MC-458CB641ES Datasheet
137Kb / 6P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE SO DIMM
logo
Elpida Memory
MC-458CB642XS ELPIDA-MC-458CB642XS Datasheet
135Kb / 14P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
MC-458CB641ES ELPIDA-MC-458CB641ES Datasheet
151Kb / 16P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
MC-45V8AB642KS ELPIDA-MC-45V8AB642KS Datasheet
150Kb / 16P
   8M-WORD BY 64-BIT VirtualChannelTM DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
logo
NEC
MC-458CA727 NEC-MC-458CA727 Datasheet
198Kb / 16P
   8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-458CA727 ELPIDA-MC-458CA727 Datasheet
156Kb / 16P
   8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-458CA726 ELPIDA-MC-458CA726 Datasheet
159Kb / 16P
   8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com