Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

M4N25 Fiches technique(PDF) 5 Page - Motorola, Inc

No de pièce M4N25
Description  6-Pin DIP Optoisolators Transistor Output
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Site Internet  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

M4N25 Fiches technique(HTML) 5 Page - Motorola, Inc

  M4N25 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc M4N25 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc M4N25 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc M4N25 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc M4N25 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc M4N25 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc M4N25 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc M4N25 Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
M4N25
5
Motorola Optoelectronics Device Data
Figure 11. Normalized HFE vs. Base Current
and Temperature
Figure 12. Propagation Delay vs. Collector
Load Resistor
Figure 13. Switching Timing
Figure 14. Switching Schematic
100
1000
1.0
IB, BASE CURRENT (mA)
1.5
1.0
0.5
0
10
NORMALIZED TO:
VCE = 10 V
IB = 20 mA
TA = 25°C
25
°C
50
°C
70
°C
–20
°C
VCE = 0.4 V
RL, COLLECTOR LOAD RESISTOR (KW)
1.0
0.1
1000
100
10
1.0
10
100
tpLH
tpHL
2.5
2.0
1.5
1.0
TA = 25°C
IF = 10 mA
VCC = 5.0 V
VTH = 1.5 V
IF
VO
tPHL
tS
tF
VTH = 1.5 V
tPLH
tR
tD
RL
VO
VCC = 5.0 V
F = 10 KHz
DF = 50%
IF = 10 mA


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn