Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TLP3231 Fiches technique(PDF) 5 Page - Toshiba Semiconductor

No de pièce TLP3231
Description  PHOTOCOUPLER PHOTO RELAY
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Site Internet  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TLP3231 Fiches technique(HTML) 5 Page - Toshiba Semiconductor

  TLP3231_08 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TLP3231_08 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TLP3231_08 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TLP3231_08 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TLP3231_08 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TLP3231_08 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TLP3231_08 Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
TLP3231
2008-03-03
5
tON,tOFF ─ I F
tON,tOFF ─ Ta
110
100
330
10
100
30
300
1000
-20
0
20
40
60
80
100
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Forward current I F (mA)
Ambient temperature Ta (
°C)
I OFF ─ VOFF
C OFF ─ VOFF
0
5
10
15
20
5
10
15
010
20
30
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Off-state output voltage VOFF (V)
Off-state output voltage VOFF (V)
Ta = 25
°C
Ta = 25
°C
Ta = 25
°C
V DD = 10 V, RL = 200 Ω
t OFF
t ON
t OFF
t ON
V DD = 10 V, RL = 200 Ω
I F = 10 mA


Numéro de pièce similaire - TLP3231_08

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Toshiba Semiconductor
TLP3231 TOSHIBA-TLP3231_14 Datasheet
273Kb / 7P
   Measuring Instruments Logic IC Testers / Memory Testers Board Testers / Scanners
More results

Description similaire - TLP3231_08

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Toshiba Semiconductor
TLP599G TOSHIBA-TLP599G Datasheet
191Kb / 6P
   PHOTOCOUPLER PHOTO RELAY
TLP3212 TOSHIBA-TLP3212 Datasheet
211Kb / 7P
   PHOTOCOUPLER PHOTO RELAY
TLP3213 TOSHIBA-TLP3213_08 Datasheet
184Kb / 7P
   PHOTOCOUPLER PHOTO RELAY
TLP3215 TOSHIBA-TLP3215_08 Datasheet
183Kb / 7P
   PHOTOCOUPLER PHOTO RELAY
TLP3217 TOSHIBA-TLP3217 Datasheet
202Kb / 7P
   PHOTOCOUPLER PHOTO RELAY
TLP3216 TOSHIBA-TLP3216_08 Datasheet
184Kb / 7P
   PHOTOCOUPLER PHOTO RELAY
TLP3230 TOSHIBA-TLP3230_08 Datasheet
185Kb / 7P
   PHOTOCOUPLER PHOTO RELAY
TLP3214 TOSHIBA-TLP3214_08 Datasheet
183Kb / 7P
   PHOTOCOUPLER PHOTO RELAY
TLP594G TOSHIBA-TLP594G Datasheet
136Kb / 4P
   Photocoupler Photo Relay
TLP179D TOSHIBA-TLP179D Datasheet
125Kb / 4P
   PHOTOCOUPLER PHOTO RELAY
TLP3203 TOSHIBA-TLP3203 Datasheet
205Kb / 7P
   PHOTOCOUPLER PHOTO RELAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com