Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SMB5923B Fiches technique(PDF) 4 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

No de pièce SMB5923B
Description  3.0 Watts Surface Mount Zener Diode
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Site Internet  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

SMB5923B Fiches technique(HTML) 4 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  SMB5923B Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SMB5923B Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SMB5923B Datasheet HTML 3Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SMB5923B Datasheet HTML 4Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
http://www.SeCoSGmbH.com/
Any changing of specification will not be informed individual
01-Jun-2002 Rev. A
Page 4 of 4
Elektronische Bauelemente
SMB5921 THRU SMB5956
VOLTAGE 6.8V ~ 200V
3.0 Watts Surface Mount Zener Diode
200
100
70
50
30
20
10
7
5
3
2
5
7
10
20
30
50
70
100
10mA
20mA
1K
500
300
200
100
50
30
20
10
0.1 0.2 0.3 5
1
2 3 5
0 20
50 100
100
50
30
20
10
5
3
2
1
0.5
0.3
0.2
0.1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
100
50
30
20
10
5
3
2
1
0.5
0.3
0.2
0.1
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
VZ, ZENER VOLTAGE (VOLTS)
VZ, ZENER VOLTAGE (VOLTS)
PW, PULSE WIDTH (ms)
VZ, ZENER VOLTAGE (VOLTS)
Fig 5. VZ = 6.8 THRU10VOLTS
Fig 6.VZ=12 THRU 82 VOLTS
Iz(dc) =1mA
Iz(ms) = 0.1Iz(dc)
RECTANGULAR NONREPETITIVE
WAVEFORM TJ = 25 C PRIOR TO
INITIAL PULSE
O


Numéro de pièce similaire - SMB5923B

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
SMB5923B PACELEADER-SMB5923B Datasheet
381Kb / 2P
   SURFACE MOUNT ZENER TYPE
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SMB5923B SECOS-SMB5923B Datasheet
238Kb / 3P
   VOLTAGE 6.2 V ~ 200 V 1.5 Watts Surface Mount Zener Diode
logo
Weitron Technology
SMB5923B WEITRON-SMB5923B Datasheet
81Kb / 2P
   Surface Mount Zener Diodes
logo
Dc Components
SMB5923B DCCOM-SMB5923B Datasheet
49Kb / 2P
   RECTIFIER SPECIALISTS
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SMB5923B SECOS-SMB5923B Datasheet
238Kb / 3P
   1.5 Watts Surface Mount Zener Diode
More results

Description similaire - SMB5923B

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SMB3EZXXD5 SECOS-SMB3EZXXD5 Datasheet
265Kb / 4P
   3.0 Watts Surface Mount Zener Diode
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1SMB5926 TSC-1SMB5926_10 Datasheet
654Kb / 4P
   3.0 Watts Surface Mount Silicon Zener Diode
1SMB5926 TSC-1SMB5926 Datasheet
331Kb / 4P
   3.0 Watts Surface Mount Silicon Zener Diode
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
3EZXXXD5 SECOS-3EZXXXD5 Datasheet
738Kb / 4P
   3 Watts Surface Mount Zener Diode
SMA59XXB SECOS-SMA59XXB Datasheet
264Kb / 3P
   1.5 Watts Surface Mount Zener Diode
ZTS270X SECOS-ZTS270X Datasheet
240Kb / 2P
   1.0 Watts Surface Mount Zener Diode
logo
SEC Electronics Inc.
3EZXXXD5 SECELECTRONICS-3EZXXXD5 Datasheet
738Kb / 4P
   3 Watts Surface Mount Zener Diode
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SMA4735 SECOS-SMA4735 Datasheet
318Kb / 4P
   1.0 Watts Surface Mount Zener Diode
SMA47XX SECOS-SMA47XX_15 Datasheet
193Kb / 3P
   1.0 Watts Surface Mount Zener Diode
SMA59XXB SECOS-SMA59XXB_15 Datasheet
264Kb / 3P
   1.5 Watts Surface Mount Zener Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com