Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SN74AHCT157DRE4 Fiches technique(PDF) 2 Page - Texas Instruments |
|
SN74AHCT157DRE4 Fiches technique(HTML) 2 Page - Texas Instruments |
2 / 14 page SN54AHCT157, SN74AHCT157 QUADRUPLE 2-LINE TO 1-LINE DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS SCLS347K – MAY 1996 – REVISED JULY 2003 2 POST OFFICE BOX 655303 • DALLAS, TEXAS 75265 FUNCTION TABLE INPUTS OUTPUT G A/B A B Y H X X X L L LL X L L LH X H L HX L L L H X H H logic diagram (positive logic) 2 3 5 6 11 10 14 13 15 1 G A/B 4B 4A 3B 3A 2B 2A 1B 1A 4 7 9 12 1Y 2Y 3Y 4Y Pin numbers shown are for the D, DB, DGV, J, N, NS, PW, and W packages. |
Numéro de pièce similaire - SN74AHCT157DRE4 |
|
Description similaire - SN74AHCT157DRE4 |