Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SN74ABT16241ADL Fiches technique(PDF) 2 Page - Texas Instruments |
|
|
SN74ABT16241ADL Fiches technique(HTML) 2 Page - Texas Instruments |
2 / 7 page SN54ABT16241A, SN74ABT16241A 16-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS SCBS096G – FEBRUARY 1991 – REVISED OCTOBER 1998 2 POST OFFICE BOX 655303 • DALLAS, TEXAS 75265 FUNCTION TABLES INPUTS OUTPUTS 1OE, 4OE 1A, 4A 1Y, 4Y L H H L LL H X Z INPUTS OUTPUTS 2OE, 3OE 2A, 3A 2Y, 3Y H H H H LL L X Z logic symbol† 47 1A1 46 1A2 44 1A3 43 1A4 1Y1 2 1Y2 3 1Y3 5 1Y4 6 41 2A1 40 2A2 38 2A3 37 2A4 2Y1 8 2Y2 9 2Y3 11 2Y4 12 36 3A1 35 3A2 33 3A3 32 3A4 3Y1 13 3Y2 14 3Y3 16 3Y4 17 30 4A1 29 4A2 27 4A3 26 4A4 4Y1 19 4Y2 20 4Y3 22 4Y4 23 EN1 1 EN2 48 2OE EN3 25 3OE EN4 24 1OE 4OE † This symbol is in accordance with ANSI/IEEE Std 91-1984 and IEC Publication 617-12. 1 1 1 1 1 2 3 4 |
Numéro de pièce similaire - SN74ABT16241ADL |
|
Description similaire - SN74ABT16241ADL |