Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SLD01210 Fiches technique(PDF) 3 Page - celduc-relais

No de pièce SLD01210
Description  DC SLIM Solid State Relay
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  CELDUC [celduc-relais]
Site Internet  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

SLD01210 Fiches technique(HTML) 3 Page - celduc-relais

  SLD01210 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais SLD01210 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais SLD01210 Datasheet HTML 3Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
page 3 / 3 F/GB
S/MOD/SLD0x210/B/08/11/2002
r
e
l
a
i
s
Rue Ampère B.P. 4
42290 SORBIERS - FRANCE
E-Mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51
Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21
Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19
www.celduc.com
celduc
Fonctionnement sur charge Inductive
Application on Inductive load
Application type : Typical application :
Electovanne / Valve
b) Utilisation de la protection interne au relais (Dz)
Using internal voltage protection of the relay ( Dz)
b) Utilisation sur réseau 24VDC avec protection sur la charge
Using on 24VDC with protection on the load
SLD
+48VDC
0VDC
DRL
Dz
Une diode de roue libre sur la charge protège correctement le
relais mais augmente le temps d'ouverture de la charge.
La diode de protection interne au relais peut être utilisée dans la
limite de sa puissance dissipée, ce qui limite la fréquence de
commutation :
F max = 0,6/LI2 ( L= inductance de la charge ; I = courant de charge)
A free wheel diode protect the relay, but the turn OFF time
increases.
The internal voltage protection of the relay can be used but the
switching frequency must be adapted to the max power dissipa-
tion of the internal protection :
F max = 0,6/LI2 ( L= inductance of the load ; I = load current)
SLD
+24VDC
0VDC
Protection typique sur ce type de charge.
Ce type de protection permet une vitesse de commutation élevée,
mais nécessite l'emploi d'un relais avec une tension supérieure.
Exemple : utilisation d'un relais 48V sur réseau 24VDC.
Typical protection on this type of load :
With this type of protection, the turn OFF time can be fast, but it
is necessary to use a relay with a higher voltage.
Example : using a 48VDC relay on 24VDC mains
48VDC


Numéro de pièce similaire - SLD01210

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
celduc-relais
SLD01210 CELDUC-SLD01210 Datasheet
432Kb / 2P
   SLIM SOCKET
SLD01210 CELDUC-SLD01210 Datasheet
448Kb / 2P
   SLIM SOCKET
More results

Description similaire - SLD01210

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
celduc-relais
SLD01205 CELDUC-SLD01205 Datasheet
169Kb / 3P
   DC SLIM Solid State Relay
SLA01220 CELDUC-SLA01220 Datasheet
82Kb / 2P
   AC SLIM Solid State Relay
logo
Omron Electronics LLC
G2RV-ST OMRON-G2RV-ST Datasheet
12Mb / 38P
   Slim I/O Relay/Slim I/O Solid State Relay
0922
logo
celduc-relais
STD03510 CELDUC-STD03510 Datasheet
184Kb / 2P
   DC Solid State Relay
logo
Willow Technologies Ltd
SERIESCD WILLOW-SERIESCD Datasheet
746Kb / 4P
   DC Solid-State Relay
logo
celduc-relais
SGD15100 CELDUC-SGD15100 Datasheet
120Kb / 3P
   DC SOLID STATE RELAY
SPD03505 CELDUC-SPD03505 Datasheet
73Kb / 2P
   DC Solid State Relay
SPD07505 CELDUC-SPD07505 Datasheet
212Kb / 2P
   DC Solid State Relay
STD03505 CELDUC-STD03505 Datasheet
74Kb / 2P
   DC Solid State Relay
SCC10506 CELDUC-SCC10506 Datasheet
263Kb / 2P
   DC Solid State Relay
More results


Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com