Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

MJ10006 Fiches technique(PDF) 4 Page - Mospec Semiconductor

No de pièce MJ10006
Description  POWER TRANSISTORS(10A,350-400V,150W)
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  MOSPEC [Mospec Semiconductor]
Site Internet  http://www.mospec.com.tw
Logo MOSPEC - Mospec Semiconductor

MJ10006 Fiches technique(HTML) 4 Page - Mospec Semiconductor

  MJ10006 Datasheet HTML 1Page - Mospec Semiconductor MJ10006 Datasheet HTML 2Page - Mospec Semiconductor MJ10006 Datasheet HTML 3Page - Mospec Semiconductor MJ10006 Datasheet HTML 4Page - Mospec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
A


Numéro de pièce similaire - MJ10006

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Wing Shing Computer Com...
MJ10006 WINGS-MJ10006 Datasheet
21Kb / 1P
   NPN SILICON TRANSISTOR(SWITCHING REGULATORS PWM INVERTERS SOLENOID AND RELAY DRIVERS)
logo
Boca Semiconductor Corp...
MJ10006 BOCA-MJ10006 Datasheet
197Kb / 4P
   SWITCHMODE SERIES NPN SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTOR WITH BASE-EMITTER SPEEDUP DIODE
logo
New Jersey Semi-Conduct...
MJ10006 NJSEMI-MJ10006 Datasheet
138Kb / 2P
   10 AMPERE POWER DARLINGTON TRANSISTORS
More results

Description similaire - MJ10006

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Mospec Semiconductor
MJ10002 MOSPEC-MJ10002 Datasheet
183Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(10A,350-400V,150W)
2N3789 MOSPEC-2N3789 Datasheet
116Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(10A,150W)
2N5875 MOSPEC-2N5875 Datasheet
124Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(10A,150W)
2N3713 MOSPEC-2N3713 Datasheet
125Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(10A,150W)
2SC2938 MOSPEC-2SC2938 Datasheet
120Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(10A,400V,100W)
MJ10022 MOSPEC-MJ10022 Datasheet
202Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(40A,350-400V,250W)
MJ10012 MOSPEC-MJ10012 Datasheet
176Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(10A,400V,175W)
2SC3306 MOSPEC-2SC3306 Datasheet
162Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(10A,400V,100W)
MJ10000 MOSPEC-MJ10000 Datasheet
188Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(20A,350-400V,175W)
MJ10004 MOSPEC-MJ10004 Datasheet
182Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(20A,350-400V,175W)
More results


Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com