Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

CS4245-CQZR Fiches technique(PDF) 6 Page - Cirrus Logic

No de pièce CS4245-CQZR
Description  104 dB, 24-Bit, 192 kHz Stereo Audio CODEC
Download  57 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  CIRRUS [Cirrus Logic]
Site Internet  http://www.cirrus.com
Logo CIRRUS - Cirrus Logic

CS4245-CQZR Fiches technique(HTML) 6 Page - Cirrus Logic

Back Button CS4245-CQZR Datasheet HTML 2Page - Cirrus Logic CS4245-CQZR Datasheet HTML 3Page - Cirrus Logic CS4245-CQZR Datasheet HTML 4Page - Cirrus Logic CS4245-CQZR Datasheet HTML 5Page - Cirrus Logic CS4245-CQZR Datasheet HTML 6Page - Cirrus Logic CS4245-CQZR Datasheet HTML 7Page - Cirrus Logic CS4245-CQZR Datasheet HTML 8Page - Cirrus Logic CS4245-CQZR Datasheet HTML 9Page - Cirrus Logic CS4245-CQZR Datasheet HTML 10Page - Cirrus Logic Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 57 page
background image
6
DS656F2
CS4245
Table 8. De-Emphasis Control .................................................................................................................. 42
Table 9. Functional Mode Selection .......................................................................................................... 42
Table 10. ADC Digital Interface Formats .................................................................................................. 43
Table 11. MCLK 1 Frequency ................................................................................................................... 43
Table 12. MCLK 2 Frequency ................................................................................................................... 44
Table 13. Auxiliary Output Source Selection ............................................................................................. 44
Table 14. Example Gain and Attenuation Settings ................................................................................... 45
Table 15. PGA Soft Cross or Zero Cross Mode Selection ........................................................................ 46
Table 16. Analog Input Multiplexer Selection ............................................................................................ 46
Table 17. Digital Volume Control Example Settings ................................................................................. 47
Table 18. DAC Soft Cross or Zero Cross Mode Selection ........................................................................ 47


Numéro de pièce similaire - CS4245-CQZR

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Cirrus Logic
CS4245-CQZ CIRRUS-CS4245-CQZ Datasheet
1Mb / 54P
   105 dB, 24-Bit, 192 kHz Streo Sudio CODEC
More results

Description similaire - CS4245-CQZR

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Cirrus Logic
CS4265 CIRRUS-CS4265_07 Datasheet
1Mb / 56P
   104 dB, 24-Bit, 192 kHz Stereo Audio CODEC
CS5345 CIRRUS-CS5345_07 Datasheet
835Kb / 41P
   104 dB, 24-Bit, 192 kHz Stereo Audio ADC
CS4265 CIRRUS-CS4265 Datasheet
961Kb / 53P
   105 dB, 24-Bit, 192 kHz Stereo Audio CODEC
CS4270 CIRRUS-CS4270 Datasheet
730Kb / 48P
   24-Bit, 192 kHz Stereo Audio CODEC
CS4272-DZZ CIRRUS-CS4272-DZZ Datasheet
1Mb / 53P
   24-Bit, 192 kHz Stereo Audio CODEC
CS4272 CIRRUS-CS4272 Datasheet
1Mb / 53P
   24-Bit, 192 kHz Stereo Audio CODEC
CS4271 CIRRUS-CS4271 Datasheet
1Mb / 53P
   24-Bit, 192 kHz Stereo Audio CODEC
CS4270 CIRRUS-CS4270_06 Datasheet
980Kb / 49P
   24-Bit, 192 kHz Stereo Audio CODEC
logo
Protek Devices
PA5322 PROTEC-PA5322 Datasheet
280Kb / 17P
   100dB, 24-Bit, 192 kHz Stereo Audio CODEC
logo
Suzhou Everest Semicond...
ES7322 EVEREST-ES7322 Datasheet
908Kb / 23P
   100dB, 24-Bit, 192 kHz Stereo Audio CODEC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com