Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AD5100 Fiches technique(PDF) 3 Page - Analog Devices |
|
AD5100 Fiches technique(HTML) 3 Page - Analog Devices |
3 / 36 page AD5100 Rev. 0 | Page 3 of 36 FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM 55kΩ 640kΩ 130kΩ 665kΩ V1MON (6V TO 30V) V4OUT RESET SHDNWARN SHDN MR WDI DETECTION AND RESET GENERATOR I2C CONTROLLER OTP FUSE ARRAY REGISTER MAP FD REGISTER FAULT DETECTION AD0 SDA SCL VOTP WDI V4MON (0.9V TO 30V) V3MON (2.5V TO 5V) V2MON (3V TO 30V) OV/UV AD5100 ON/OFF Figure 1. |
Numéro de pièce similaire - AD5100 |
|
Description similaire - AD5100 |