Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI5511DC-T1-E3 Fiches technique(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SI5511DC-T1-E3
Description  N- and P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI5511DC-T1-E3 Fiches technique(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  SI5511DC-T1-E3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI5511DC-T1-E3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI5511DC-T1-E3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI5511DC-T1-E3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI5511DC-T1-E3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI5511DC-T1-E3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI5511DC-T1-E3 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI5511DC-T1-E3 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI5511DC-T1-E3 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
Document Number: 73787
S-72204-Rev. B, 22-Oct-07
www.vishay.com
5
Vishay Siliconix
Si5511DC
N-CHANNEL TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Source-Drain Diode Forward Voltage
Threshold Voltage
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0.001
VSD - Source-to-Drain Voltage (V)
0.1
0.01
1
10
20
TA = 150 °C
TA = 25 °C
0.5
0.7
0.9
1.1
1.3
1.5
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
ID = 250 µA
TJ - Temperature (°C)
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
Single Pulse Power
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
12345
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
TA = 25 °C
TA = 125 °C
ID = 4.8 A
0
30
50
10
20
Time (s)
40
1
100
600
10
10-1
10-2
10-4
10-3
Safe Operating Area, Junction-to-Ambient
10 ms
100 ms
DC
1 s
10 s
1 ms
0.001
100
1
0.1
1
100
0.01
10
0.1
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
* VGS
minimum VGS at which rDS(on) is specified
10
TA = 25 °C
Single Pulse
BVDSS Limited
Limited by rDS(on)*


Numéro de pièce similaire - SI5511DC-T1-E3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI5511DC VISHAY-SI5511DC Datasheet
163Kb / 12P
   N- and P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
08-Feb-17
SI5511DC VISHAY-SI5511DC_V01 Datasheet
163Kb / 12P
   N- and P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
08-Feb-17
More results

Description similaire - SI5511DC-T1-E3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI4532DY VISHAY-SI4532DY Datasheet
123Kb / 7P
   N- and P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 23-Nov-93
SI3590DV VISHAY-SI3590DV_09 Datasheet
232Kb / 13P
   N- and P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 28-Sep-09
SI6544BDQ VISHAY-SI6544BDQ Datasheet
66Kb / 8P
   N-and P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 16-Jun-03
SI5504BDC VISHAY-SI5504BDC_10 Datasheet
152Kb / 12P
   N- and P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 08-Mar-10
logo
Guangdong Kexin Industr...
KI4544DY KEXIN-KI4544DY Datasheet
56Kb / 2P
   N- and P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
AO4606A VBSEMI-AO4606A Datasheet
1Mb / 14P
   N- and P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
FDS8960C-NL VBSEMI-FDS8960C-NL Datasheet
1Mb / 14P
   N- and P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Telefunken
SI3590DV TFUNK-SI3590DV Datasheet
233Kb / 13P
   N- and P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
SI4532CDY TFUNK-SI4532CDY Datasheet
296Kb / 15P
   N- and P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SH8M4TB VBSEMI-SH8M4TB Datasheet
1Mb / 14P
   N- and P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com