Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI3879DV-T1-E3 Fiches technique(PDF) 8 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SI3879DV-T1-E3
Description  P-Channel 20-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI3879DV-T1-E3 Fiches technique(HTML) 8 Page - Vishay Siliconix

Back Button SI3879DV-T1-E3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI3879DV-T1-E3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI3879DV-T1-E3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI3879DV-T1-E3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI3879DV-T1-E3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI3879DV-T1-E3 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI3879DV-T1-E3 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI3879DV-T1-E3 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix SI3879DV-T1-E3 Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
www.vishay.com
8
Document Number: 74958
S-71290–Rev. A, 02-Jul-07
Vishay Siliconix
Si3879DV
New Product
SCHOTTKY TYPICAL CHARACTERISTICS TA = 25 °C, unless otherwise noted
Reverse Current vs. Junction Temperature
Capacitance
TJ - Junction Temperature (°C)
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
1.0E-08
1.0E-03
1.0E-01
VR = 15 V
1.0E-07
1.0E-06
1.0E-05
1.0E-04
1.0E-02
VR = 10 V
VR = 20 V
0
60
120
180
240
300
04
8
12
16
20
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
Forward Diode Voltage
Single Pulse Power, Junction-to-Ambient
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
10
VSD - Source-to-Drain Voltage (V)
TJ = 150 °C
TJ = 25 °C
0.01
0.1
1
0.001
TJ = - 55 °C
0
6
12
18
24
30
Time (sec)
110
0.1
0.01
0.001


Numéro de pièce similaire - SI3879DV-T1-E3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI3879DV-T1-GE3 VBSEMI-SI3879DV-T1-GE3 Datasheet
568Kb / 9P
   Dual P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
More results

Description similaire - SI3879DV-T1-E3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI3853DV VISHAY-SI3853DV Datasheet
71Kb / 6P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET With Schottky Diode
Rev. A, 04-Oct-99
SI4845DY VISHAY-SI4845DY Datasheet
134Kb / 9P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Rev. B, 13-Jun-05
SI3805DV VISHAY-SI3805DV Datasheet
129Kb / 10P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Rev. A, 22-Sep-08
SI4829DY VISHAY-SI4829DY Datasheet
110Kb / 10P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Rev. B, 12-Oct-09
SI5855CDC VISHAY-SI5855CDC Datasheet
132Kb / 9P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET With Schottky Diode
Rev. A, 22-Sep-08
logo
Analog Power
AM3829P ANALOGPOWER-AM3829P Datasheet
287Kb / 5P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET With Schottky Diode
logo
Vishay Siliconix
SIA811ADJ VISHAY-SIA811ADJ_V01 Datasheet
375Kb / 12P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
01-Jan-2022
logo
VBsemi Electronics Co.,...
VBBD4290A VBSEMI-VBBD4290A_V01 Datasheet
928Kb / 11P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
logo
Vishay Siliconix
SI5857DU VISHAY-SI5857DU Datasheet
136Kb / 10P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET With Schottky Diode
Rev. C, 23-Jun-08
SI4823DY VISHAY-SI4823DY Datasheet
287Kb / 12P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Rev. C, 03-May-10
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com