Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI2308BDS Fiches technique(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SI2308BDS
Description  N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI2308BDS Fiches technique(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SI2308BDS Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI2308BDS Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI2308BDS Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI2308BDS Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI2308BDS Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI2308BDS Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI2308BDS Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
Document Number: 69958
S-80429-Rev. A, 03-Mar-08
www.vishay.com
3
Vishay Siliconix
Si2308BDS
New Product
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Output Characteristics
On-Resistance vs. Drain Current and Gate Voltage
Gate Charge
0
2
4
6
8
10
0
1234
5
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
VGS =10thru 5 V
VGS =2 V
VGS =3 V
VGS =4 V
0.06
0.12
0.18
0.24
0.30
02
4
6
8
10
ID - Drain Current (A)
VGS =10 V
VGS =4.5 V
0
2
4
6
8
10
0
1234
5
ID =1.9 A
Qg - Total Gate Charge (nC)
VDS =48V
VDS =30 V
Transfer Characteristics
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
0
1
2
3
4
0.0
0.7
1.4
2.1
2.8
3.5
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
TC = 125 °C
TC =25 °C
TC = - 55 °C
Crss
0
60
120
180
240
300
0
102030
405060
Ciss
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
Coss
0.5
0.8
1.1
1.4
1.7
2.0
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
TJ -Junction Temperature (°C)
VGS =10 V,ID =1.9 A
VGS =4.5 V,ID =1.7 A


Numéro de pièce similaire - SI2308BDS

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI2308BDS VISHAY-SI2308BDS Datasheet
257Kb / 10P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 29-Dec-08
logo
Vishay Telefunken
SI2308BDS TFUNK-SI2308BDS Datasheet
252Kb / 10P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
Si2308BDS VISHAY-Si2308BDS Datasheet
256Kb / 10P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 29-Dec-08
SI2308BDS VISHAY-SI2308BDS Datasheet
225Kb / 9P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI2308BDS-T1-E3 VISHAY-SI2308BDS-T1-E3 Datasheet
225Kb / 9P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Description similaire - SI2308BDS

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI7478DP VISHAY-SI7478DP Datasheet
231Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 07-Nov-05
2N7000KL VISHAY-2N7000KL Datasheet
73Kb / 4P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 16-Feb-04
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTL9604 DINTEK-DTL9604 Datasheet
246Kb / 8P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
logo
Bruckewell Technology L...
MSD20N06 BWTECH-MSD20N06 Datasheet
566Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
MSD30N06 BWTECH-MSD30N06 Datasheet
702Kb / 8P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIR664DP VISHAY-SIR664DP Datasheet
161Kb / 9P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-May-13
logo
Analog Power
AM110N06-08FP ANALOGPOWER-AM110N06-08FP Datasheet
577Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
AM2362N ANALOGPOWER-AM2362N Datasheet
311Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SUM50020EL VISHAY-SUM50020EL Datasheet
189Kb / 9P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 10-Aug-15
SIS862DN VISHAY-SIS862DN Datasheet
565Kb / 13P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 27-May-13
logo
Analog Power
AM7960N ANALOGPOWER-AM7960N Datasheet
310Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com