Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI1305EDL Fiches technique(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SI1305EDL
Description  P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1305EDL Fiches technique(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SI1305EDL Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1305EDL Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1305EDL Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1305EDL Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1305EDL Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI1305EDL Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
Si1305EDL
Vishay Siliconix
New Product
Document Number: 71095
Pending—Rev. A, 09-Nov-99
www.siliconix.com
S FaxBack 408-970-5600
3
TYPICAL CHARACTERISTICS (25_C UNLESS NOTED)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0
50
100
150
200
250
300
350
024
68
0
0.4
0.8
1.2
1.6
–50
–25
0
25
50
75
100
125
150
0
2
4
6
8
012345
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
01234567
VDS – Drain-to-Source Voltage (V)
Crss
Coss
Ciss
VDS = 4 V
ID = 1 A
ID – Drain Current (A)
VGS = 4.5 V
ID = 1 A
VGS = 2.5 V
VGS = 1.8 V
Gate Charge
OnResistance vs. Drain Current
Qg – Total Gate Charge (nC)
Capacitance
OnResistance vs. Junction Temperature
TJ – Junction Temperature (_C)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
ID = 1 A
10
1
0.001
SourceDrain Diode Forward Voltage
OnResistance vs. GatetoSource Voltage
VSD – Source-to-Drain Voltage (V)
VGS – Gate-to-Source Voltage (V)
VGS = 4.5 V
0.1
0.01
TJ = 150_C
TJ = 25_C


Numéro de pièce similaire - SI1305EDL

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI1305DL VISHAY-SI1305DL Datasheet
42Kb / 4P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. C, 07-Apr-03
SI1305DL VISHAY-SI1305DL Datasheet
110Kb / 5P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. D, 13-Jun-05
SI1305DL VISHAY-SI1305DL Datasheet
109Kb / 5P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
S-51075-Rev. D, 13-Jun-05
SI1305DL-T1 VISHAY-SI1305DL-T1 Datasheet
109Kb / 5P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
S-51075-Rev. D, 13-Jun-05
SI1305DL-T1-E3 VISHAY-SI1305DL-T1-E3 Datasheet
109Kb / 5P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
S-51075-Rev. D, 13-Jun-05
More results

Description similaire - SI1305EDL

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI1305DL VISHAY-SI1305DL Datasheet
42Kb / 4P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. C, 07-Apr-03
SI2311DS-T1-E3 VISHAY-SI2311DS-T1-E3 Datasheet
214Kb / 8P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 24-Mar-08
SI1407DL-T1 VISHAY-SI1407DL-T1 Datasheet
80Kb / 5P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. D, 12-Jun-06
SI4465ADY VISHAY-SI4465ADY Datasheet
216Kb / 4P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. A, 01-Jan-07
SI6467BDQ VISHAY-SI6467BDQ_05 Datasheet
196Kb / 4P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 12-Dec-05
SI1307DL VISHAY-SI1307DL Datasheet
68Kb / 4P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. A, 01-Nov-99
SI1407DL VISHAY-SI1407DL Datasheet
64Kb / 4P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. C, 17-Jul-00
SI1305DL VISHAY-SI1305DL_08 Datasheet
109Kb / 5P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
S-51075-Rev. D, 13-Jun-05
logo
Leshan Radio Company
LSI1013XT1G LRC-LSI1013XT1G Datasheet
371Kb / 6P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI6467BDQ-T1-E3 VISHAY-SI6467BDQ-T1-E3 Datasheet
208Kb / 11P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. D, 31-Mar-08
SI2315BDS VISHAY-SI2315BDS_V01 Datasheet
181Kb / 8P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com