Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

55GN01CA Fiches technique(PDF) 4 Page - Sanyo Semicon Device

No de pièce 55GN01CA
Description  NPN Epitaxial Planar Silicon Transistor UHF Wide-band Low-noise Amplifier Applications
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Site Internet  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

55GN01CA Fiches technique(HTML) 4 Page - Sanyo Semicon Device

  55GN01CA Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device 55GN01CA Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device 55GN01CA Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device 55GN01CA Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device 55GN01CA Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device 55GN01CA Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
55GN01CA
No. A1111-4/6
S Parameters (Common emitter)
VCE=5V, IC=1mA, ZO=50Ω
Freq(MHz)
⏐S11
∠S11
⏐S21
∠S21
⏐S12
∠S12
⏐S22
∠S22
100
0.949
--22.44
3.333
161.77
0.051
76.83
0.974
--10.27
200
0.896
--42.53
3.106
145.66
0.096
64.91
0.926
--19.70
400
0.771
--76.67
2.521
119.93
0.149
47.18
0.801
--32.90
600
0.679
--102.20
2.043
101.07
0.167
38.13
0.714
--40.64
800
0.622
--122.03
1.712
86.82
0.169
34.45
0.661
--46.50
1000
0.585
--138.21
1.490
75.34
0.164
35.98
0.642
--51.94
1200
0.566
--152.02
1.321
65.79
0.158
41.97
0.633
--56.73
1400
0.555
--163.57
1.192
57.95
0.167
51.00
0.636
--62.43
1600
0.550
--173.92
1.101
51.64
0.189
57.12
0.653
--68.80
1800
0.545
176.42
1.027
45.83
0.209
64.08
0.665
--74.79
2000
0.543
167.94
0.963
41.62
0.262
70.03
0.683
--80.37
VCE=5V, IC=3mA, ZO=50Ω
Freq(MHz)
⏐S11
∠S11
⏐S21
∠S21
⏐S12
∠S12
⏐S22
∠S22
100
0.849
--36.58
8.604
151.45
0.047
69.52
0.908
--19.05
200
0.719
--65.72
7.078
130.50
0.077
58.46
0.768
--32.07
400
0.543
--104.50
4.701
105.14
0.109
49.29
0.576
--42.71
600
0.466
--128.63
3.425
90.40
0.126
50.26
0.500
--47.19
800
0.434
--145.01
2.697
79.88
0.141
53.53
0.463
--51.04
1000
0.417
--157.80
2.265
71.34
0.162
57.40
0.455
--55.89
1200
0.414
--167.96
1.951
63.80
0.183
60.44
0.454
--60.20
1400
0.415
--176.38
1.735
57.35
0.214
63.33
0.460
--65.55
1600
0.418
175.97
1.591
51.56
0.245
61.95
0.473
--71.92
1800
0.421
169.02
1.462
45.89
0.266
63.26
0.487
--77.11
2000
0.426
163.03
1.370
41.27
0.313
65.05
0.508
--81.84
VCE=5V, IC=5mA, ZO=50Ω
Freq(MHz)
⏐S11
∠S11
⏐S21
∠S21
⏐S12
∠S12
⏐S22
∠S22
100
0.765
--46.98
12.335
143.95
0.044
67.33
0.845
--24.79
200
0.598
--80.18
9.191
121.62
0.066
56.98
0.662
--37.77
400
0.442
--118.84
5.505
99.01
0.093
54.34
0.476
--45.43
600
0.392
--140.14
3.887
86.64
0.118
58.30
0.418
--48.57
800
0.374
--154.61
3.029
77.50
0.143
61.09
0.392
--52.48
1000
0.367
--165.56
2.520
70.15
0.169
63.39
0.389
--57.19
1200
0.367
--174.16
2.162
63.07
0.197
64.83
0.391
--61.75
1400
0.373
179.13
1.916
57.27
0.232
65.23
0.398
--67.63
1600
0.378
172.36
1.749
51.58
0.263
62.63
0.412
--74.04
1800
0.384
166.49
1.606
46.28
0.284
62.94
0.424
--79.34
2000
0.391
161.65
1.501
41.77
0.331
63.69
0.445
--83.92
VCE=5V, IC=10mA, ZO=50Ω
Freq(MHz)
⏐S11
∠S11
⏐S21
∠S21
⏐S12
∠S12
⏐S22
∠S22
100
0.604
--65.10
17.802
131.98
0.037
62.29
0.725
--33.04
200
0.444
--100.60
11.395
111.07
0.056
60.51
0.514
--43.72
400
0.347
--135.89
6.264
92.91
0.085
63.77
0.367
--46.89
600
0.325
--153.23
4.335
82.90
0.117
66.77
0.332
--49.51
800
0.319
--164.36
3.342
75.17
0.148
67.58
0.321
--54.09
1000
0.321
--173.02
2.760
68.51
0.181
67.37
0.321
--59.12
1200
0.326
--179.73
2.364
62.39
0.211
67.45
0.327
--64.26
1400
0.336
174.71
2.089
57.19
0.249
66.65
0.337
--70.42
1600
0.343
169.12
1.904
51.75
0.280
62.79
0.350
--77.67
1800
0.349
164.16
1.741
46.76
0.300
62.41
0.361
--82.73
2000
0.358
160.18
1.629
42.30
0.347
62.24
0.382
--87.25


Html Pages

1  2  3  4  5  6 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn