Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
IRFB13N50A Fiches technique(PDF) 6 Page - Vishay Siliconix |
|
IRFB13N50A Fiches technique(HTML) 6 Page - Vishay Siliconix |
6 / 8 page www.vishay.com Document Number: 91095 6 S-81393-Rev. A, 07-Jul-08 IRFB13N50A, SiHFB13N50A Vishay Siliconix Fig. 12c - Maximum Avalanche Energy vs. Drain Current Fig. 13a - Basic Gate Charge Waveform Fig. 13b - Gate Charge Test Circuit 25 50 75 100 125 150 0 230 460 690 920 1150 Starting Tj, Junction Temperature (°C) ID TOP BOTTOM 6.3A 8.9A 14A Q GS Q GD Q G VG Charge V GS D.U.T. 3 mA V GS V DS I G I D 0.3 µF 0.2 µF 50 k Ω 12 V Current regulator Current sampling resistors Same type as D.U.T. + - |
Numéro de pièce similaire - IRFB13N50A |
|
Description similaire - IRFB13N50A |