Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2SJ278MYTR-E Fiches technique(PDF) 5 Page - Renesas Technology Corp

No de pièce 2SJ278MYTR-E
Description  Silicon P Channel MOS FET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Site Internet  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SJ278MYTR-E Fiches technique(HTML) 5 Page - Renesas Technology Corp

  2SJ278MYTR-E Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp 2SJ278MYTR-E Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 2SJ278MYTR-E Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SJ278MYTR-E Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SJ278MYTR-E Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SJ278MYTR-E Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp 2SJ278MYTR-E Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
2SJ278
Rev.2.00 Sep 07, 2005 page 5 of 6
–1.0
0
–0.2
–0.4
–0.6
–0.8
0
Source to Drain Voltage
VSD
(V)
Reverse Drain Current vs.
Source to Drain Voltage
–0.4
–0.8
–1.2
–1.6
–2.0
Pulse Test
10 V
5 V
VGS = 0, 5 V
tr
td(on)
Vin
90%
90%
10%
10%
Vout
td(off)
90%
10%
tf
Switching Time Test Circuit
Waveform
Vin Monitor
D.U.T.
Vin
–10 V
RL
Vout
Monitor
50
VDD
= –30 V


Numéro de pièce similaire - 2SJ278MYTR-E

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Hitachi Semiconductor
2SJ278 HITACHI-2SJ278 Datasheet
42Kb / 8P
   Silicon P-Channel MOS FET
logo
Renesas Technology Corp
2SJ278 RENESAS-2SJ278_15 Datasheet
97Kb / 9P
   Silicon P Channel MOS FET
More results

Description similaire - 2SJ278MYTR-E

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Hitachi Semiconductor
2SJ221 HITACHI-2SJ221 Datasheet
48Kb / 8P
   Silicon P-Channel MOS FET
2SJ363 HITACHI-2SJ363 Datasheet
37Kb / 7P
   Silicon P-Channel MOS FET
2SJ386 HITACHI-2SJ386 Datasheet
38Kb / 7P
   Silicon P-Channel MOS FET
logo
Renesas Technology Corp
2SJ181(L) RENESAS-2SJ181(L)_15 Datasheet
109Kb / 7P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ555 RENESAS-2SJ555_15 Datasheet
109Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ518 RENESAS-2SJ518_15 Datasheet
102Kb / 9P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ526 RENESAS-2SJ526_15 Datasheet
110Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ542 RENESAS-2SJ542_15 Datasheet
107Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ543 RENESAS-2SJ543_15 Datasheet
107Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ550 RENESAS-2SJ550 Datasheet
95Kb / 9P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ551 RENESAS-2SJ551 Datasheet
95Kb / 9P
   Silicon P Channel MOS FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com