Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STB270N4F3 Fiches technique(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

No de pièce STB270N4F3
Description  N-channel 40 V - 2.1 m廓 - 160 A - TO-220 - D2PAK - I2PAK STripFET??Power MOSFET
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STB270N4F3 Fiches technique(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button STB270N4F3_08 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STB270N4F3_08 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STB270N4F3_08 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STB270N4F3_08 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STB270N4F3_08 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STB270N4F3_08 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STB270N4F3_08 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STB270N4F3_08 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STB270N4F3_08 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 15 page
background image
STB270N4F3 - STI270N4F3 - STP270N4F3
Package mechanical data
11/15
I²PAK (TO-262) mechanical data
Dim
mm
inch
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
A
4.40
4.60
0.173
0.181
A1
2.40
2.72
0.094
0.107
b
0.61
0.88
0.024
0.034
b1
1.14
1.70
0.044
0.066
c
0.49
0.70
0.019
0.027
c2
1.23
1.320.048
0.052
D
8.95
9.350.352
0.368
e
2.40
2.70
0.094
0.106
e1
4.95
5.15
0.194
0.202
E
10
10.40
0.393
0.410
L13
14
0.511
0.551
L1
3.50
3.93
0.137
0.154
L2
1.27
1.40
0.050
0.055


Numéro de pièce similaire - STB270N4F3_08

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
STB270N4F3 STMICROELECTRONICS-STB270N4F3_09 Datasheet
804Kb / 14P
   N-channel 40 V, 1.6 m廓, 160 A, D2PAK, I2PAK STripFET??III Power MOSFET
More results

Description similaire - STB270N4F3_08

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
STB270N4F3 STMICROELECTRONICS-STB270N4F3_09 Datasheet
804Kb / 14P
   N-channel 40 V, 1.6 m廓, 160 A, D2PAK, I2PAK STripFET??III Power MOSFET
STB200N6F3 STMICROELECTRONICS-STB200N6F3 Datasheet
858Kb / 16P
   N-channel 60 V, 3 m廓, 120 A D2PAK, TO-220, I2PAK STripFET??Power MOSFET
STD90N4F3 STMICROELECTRONICS-STD90N4F3_08 Datasheet
433Kb / 16P
   N-channel 40 V, 5.4 m廓, 80 A, DPAK, TO-220, IPAK, I2PAK STripFET??Power MOSFET
STB85NF55 STMICROELECTRONICS-STB85NF55_09 Datasheet
951Kb / 15P
   N-channel 55 V, 0.0062 廓, 80 A, TO-220, D2PAK, I2PAK STripFET??II Power MOSFET
STP55NF06L STMICROELECTRONICS-STP55NF06L_06 Datasheet
337Kb / 15P
   N-channel 60V - 0.014廓 - 55A TO-220/D2PAK/I2PAK STripFET??II Power MOSFET
STB185N10F3 STMICROELECTRONICS-STB185N10F3 Datasheet
255Kb / 12P
   N-channel 100 V, 4.0 m廓, 120 A, D2PAK, TO-220 STripFET??Power MOSFET
STD90N4F3 STMICROELECTRONICS-STD90N4F3_09 Datasheet
808Kb / 16P
   N-channel 40 V, 5.0 m廓, 80 A, DPAK, TO-220, IPAK, I2PAK STripFET??III Power MOSFET
STB180N10F3 STMICROELECTRONICS-STB180N10F3 Datasheet
256Kb / 12P
   N-channel 100 V, 4.0 m廓, 120 A STripFET??Power MOSFET D2PAK, TO-220
STB60NF10 STMICROELECTRONICS-STB60NF10_06 Datasheet
370Kb / 15P
   N-channel 100V - 0.019廓 - 80A - TO-220 - D2PAK - I2PAK STripFET??II Power MOSFET
STB140NF55 STMICROELECTRONICS-STB140NF55_07 Datasheet
483Kb / 15P
   N-channel 55V - 0.0065廓 - 80A - D2PAK - I2PAK - TO-220 STripFET??II Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com