Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LC4512V-75FN256C1 Fiches technique(PDF) 10 Page - Lattice Semiconductor |
|
LC4512V-75FN256C1 Fiches technique(HTML) 10 Page - Lattice Semiconductor |
10 / 99 page Lattice Semiconductor ispMACH 4000V/B/C/Z Family Data Sheet 10 Table 7. ORP Combinations for I/O Blocks with 16 I/Os Table 8. ORP Combinations for I/O Blocks with 4 I/Os Table 9. ORP Combinations for I/O Blocks with 10 I/Os I/O Cell Available Macrocells I/O 0 M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 I/O 1 M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8 I/O 2 M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9 I/O 3 M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10 I/O 4 M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11 I/O 5 M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12 I/O 6 M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13 I/O 7 M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14 I/O 8 M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15 I/O 9 M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M0 I/O 10 M10, M11, M12, M13, M14, M15, M0, M1 I/O 11 M11, M12, M13, M14, M15, M0, M1, M2 I/O 12 M12, M13, M14, M15, M0, M1, M2, M3 I/O 13 M13, M14, M15, M0, M1, M2, M3, M4 I/O 14 M14, M15, M0, M1, M2, M3, M4, M5 I/O 15 M15, M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6 I/O Cell Available Macrocells I/O 0 M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 I/O 1 M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11 I/O 2 M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15 I/O 3 M12, M13, M14, M15, M0, M1, M2, M3 I/O Cell Available Macrocells I/O 0 M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 I/O 1 M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9 I/O 2 M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11 I/O 3 M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13 I/O 4 M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15 I/O 5 M10, M11, M12, M13, M14, M15, M0, M1 I/O 6 M12, M13, M14, M15, M0, M1, M2, M3 I/O 7 M14, M15, M0, M1, M2, M3, M4, M5 I/O 8 M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9 I/O 9 M10, M11, M12, M13, M14, M15, M0, M1 |
Numéro de pièce similaire - LC4512V-75FN256C1 |
|
Description similaire - LC4512V-75FN256C1 |