Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

VN5016AJ-E Fiches technique(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

No de pièce VN5016AJ-E
Description  Single channel high side driver with analog current sense for automotive applications
Download  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

VN5016AJ-E Fiches technique(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  VN5016AJ-E_08 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics VN5016AJ-E_08 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics VN5016AJ-E_08 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics VN5016AJ-E_08 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics VN5016AJ-E_08 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics VN5016AJ-E_08 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics VN5016AJ-E_08 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics VN5016AJ-E_08 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics VN5016AJ-E_08 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 32 page
background image
Contents
VN5016AJ-E
2/32
Contents
1
Block diagram and pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2
Electrical specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.1
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2
Thermal data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.3
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.4
Electrical characteristics curves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3
Application Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.1
GND protection network against reverse battery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.1.1
Solution 1 : resistor in the ground line (RGND only) . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.1.2
Solution 2 : diode (DGND) in the ground line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.2
Load dump protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.3
MCU I/Os protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.4
Maximum demagnetization energy (VCC = 13.5V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4
Package and PCB thermal data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.1
PowerSSO-12™ thermal data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5
Package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5.1
ECOPACK® packages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5.2
PowerSSO-12™ package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5.3
PowerSSO-12™ packing information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
6
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31


Numéro de pièce similaire - VN5016AJ-E_08

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
VN5016AJ-E STMICROELECTRONICS-VN5016AJ-E Datasheet
120Kb / 13P
   SINGLE CHANNEL HIGH SIDE DRIVER WITH ANALOG CURRENT SENSE FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS
More results

Description similaire - VN5016AJ-E_08

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
VN5016AJ-E STMICROELECTRONICS-VN5016AJ-E Datasheet
120Kb / 13P
   SINGLE CHANNEL HIGH SIDE DRIVER WITH ANALOG CURRENT SENSE FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS
VN5E010MH-E STMICROELECTRONICS-VN5E010MH-E Datasheet
682Kb / 34P
   Single-channel high-side driver with analog current sense for automotive applications
VN5E006ASP-E STMICROELECTRONICS-VN5E006ASP-E Datasheet
763Kb / 38P
   Single channel high-side driver with analog current sense for automotive applications
March 2015 Rev 9
VN5E050ASO-E STMICROELECTRONICS-VN5E050ASO-E Datasheet
719Kb / 37P
   Single channel high-side driver with analog current sense for automotive applications
September 2013 Rev 5
VN5050AJ-E STMICROELECTRONICS-VN5050AJ-E Datasheet
806Kb / 32P
   Single channel high side driver with analog current sense for automotive applications
VN5E025MJTR-E STMICROELECTRONICS-VN5E025MJTR-E Datasheet
617Kb / 37P
   Single channel high-side driver with analog current sense for automotive applications
VN5E025ASO-E STMICROELECTRONICS-VN5E025ASO-E Datasheet
657Kb / 37P
   Single channel high-side driver with analog current sense for automotive applications
September 2013 Rev 5
VN5E025MJ-E STMICROELECTRONICS-VN5E025MJ-E Datasheet
699Kb / 34P
   Single channel high side driver with analog current sense for automotive applications
October 2013 Rev 2
VN5E010MHTR-E STMICROELECTRONICS-VN5E010MHTR-E Datasheet
802Kb / 34P
   Single-channel high-side driver with analog current sense for automotive applications
VN5012SAKTR-E STMICROELECTRONICS-VN5012SAKTR-E Datasheet
345Kb / 30P
   Single channel high side driver with analog current sense for automotive applications
VN5E050AJ-E STMICROELECTRONICS-VN5E050AJ-E Datasheet
746Kb / 37P
   Single channel high side driver with analog current sense for automotive applications
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com