Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

M40Z300WMH1F Fiches technique(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

No de pièce M40Z300WMH1F
Description  5V or 3V NVRAM supervisor for up to 8 LPSRAMs
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M40Z300WMH1F Fiches technique(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  M40Z300WMH1F Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M40Z300WMH1F Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M40Z300WMH1F Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M40Z300WMH1F Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M40Z300WMH1F Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M40Z300WMH1F Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M40Z300WMH1F Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M40Z300WMH1F Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M40Z300WMH1F Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 25 page
background image
M40Z300, M40Z300W
List of tables
3/25
List of tables
Table 1.
Signal names . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Table 2.
Truth table. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Table 3.
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Table 4.
DC and AC measurement conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Table 5.
Capacitance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Table 6.
DC characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Table 7.
Power down/up mode AC characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Table 8.
SOH28 – 28-lead plastic small outline, battery SNAPHAT, package mechanical data . . . 19
Table 9.
SH – 4-pin SNAPHAT housing for 48mAh battery, package mechanical data . . . . . . . . . . 20
Table 10.
SH – 4-pin SNAPHAT housing for 120mAh battery, package mechanical data . . . . . . . . . 21
Table 11.
SO16 – 16-lead plastic small outline, 150 mils body width, package mechanical data . . . 22
Table 12.
Ordering information example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Table 13.
SNAPHAT® battery table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Table 14.
Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24


Numéro de pièce similaire - M40Z300WMH1F

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
M40Z300WMH1F STMICROELECTRONICS-M40Z300WMH1F Datasheet
431Kb / 25P
   5 V or 3 V NVRAM supervisor for up to 8 LPSRAMs
More results

Description similaire - M40Z300WMH1F

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
M40Z300 STMICROELECTRONICS-M40Z300_05 Datasheet
348Kb / 21P
   5V or 3V NVRAM Supervisor for Up to 8 LPSRAMs
M40Z111 STMICROELECTRONICS-M40Z111_07 Datasheet
180Kb / 21P
   5V or 3V NVRAM supervisor for up to two LPSRAMs
M40Z111 STMICROELECTRONICS-M40Z111 Datasheet
107Kb / 15P
   5V OR 3V NVRAM SUPERVISOR FOR UP TO TWO LPSRAMs
M40Z300AV STMICROELECTRONICS-M40Z300AV Datasheet
272Kb / 20P
   3V NVRAM Supervisor for Up to 8 LPSRAMs
M40SZ100Y STMICROELECTRONICS-M40SZ100Y Datasheet
285Kb / 19P
   5V or 3V NVRAM SUPERVISOR FOR LPSRAM
M40Z300 STMICROELECTRONICS-M40Z300_10 Datasheet
431Kb / 25P
   5 V or 3 V NVRAM supervisor for up to 8 LPSRAMs
M40SZ100Y STMICROELECTRONICS-M40SZ100Y_07 Datasheet
230Kb / 25P
   5V or 3V NVRAM supervisor for LPSRAM
M40SZ100Y STMICROELECTRONICS-M40SZ100Y_10 Datasheet
442Kb / 24P
   5 V or 3 V NVRAM supervisor for LPSRAM
M41ST85Y STMICROELECTRONICS-M41ST85Y Datasheet
530Kb / 34P
   5.0 OR 3.0V, 512 bit 64 x 8 SERIAL RTC and NVRAM SUPERVISOR
M40Z300 STMICROELECTRONICS-M40Z300 Datasheet
128Kb / 16P
   NVRAM CONTROLLER for up to EIGHT LPSRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com