Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
M74HCT373 Fiches technique(PDF) 9 Page - STMicroelectronics |
|
M74HCT373 Fiches technique(HTML) 9 Page - STMicroelectronics |
9 / 11 page M74HCT373 9/11 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 2.65 0.104 a1 0.1 0.2 0.004 0.008 a2 2.45 0.096 b 0.35 0.49 0.014 0.019 b1 0.23 0.32 0.009 0.012 C 0.5 0.020 c1 45° (typ.) D 12.60 13.00 0.496 0.512 E 10.00 10.65 0.393 0.419 e 1.27 0.050 e3 11.43 0.450 F 7.40 7.60 0.291 0.300 L 0.50 1.27 0.020 0.050 M 0.75 0.029 S8° (max.) SO-20 MECHANICAL DATA PO13L |
Numéro de pièce similaire - M74HCT373 |
|
Description similaire - M74HCT373 |