Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
74LCX157TTR Fiches technique(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
74LCX157TTR Fiches technique(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
5 / 17 page 74LCX157 Pin settings 5/17 2.3 Truth table Note: X : Do not care 2.4 Logic diagram Figure 4. Logic diagram Note: This logic diagram has not to be used to estimate propagation delays Table 2. Truth table Inputs Output STROBE SELECT A B Y H XXX L LL L X L LL H X H LH X L L LH X H H |
Numéro de pièce similaire - 74LCX157TTR |
|
Description similaire - 74LCX157TTR |