Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TL081IDT Fiches technique(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
TL081IDT Fiches technique(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
2 / 15 page Schematic diagram TL081 2/15 1 Schematic diagram Figure 1. Schematic diagram Figure 2. Input offset voltage null circuit Output Non-inverting input Inverting input V CC V CC 100 Ω 1.3k 30k 35k 35k 100 Ω 1.3k 8.2k Offset Null1 Offset Null2 100 Ω 200 Ω N1 N2 TL081 100k Ω V CC |
Numéro de pièce similaire - TL081IDT |
|
Description similaire - TL081IDT |