Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
CSR13J334K Fiches technique(PDF) 2 Page - Cornell Dubilier Electronics |
|
CSR13J334K Fiches technique(HTML) 2 Page - Cornell Dubilier Electronics |
2 / 7 page CDE Cornell Dubilier • 1605 E. Rodney French Blvd. • New Bedford, MA 02744 • Phone: (508)996-8561 • Fax: (508)996-3830 • www.cde.com Type CSR13 (MIL-C-39003/01) Solid Tantalum Capacitors Ratings * Failure rate level indicator (M, P, R, S) MIL-C-39003/1 (CSR13) Dash Numbers Max. Exponential Failure Rate Weibull Failure Rate Max DF (% per 1000 hours) (% per 1000 hours) Catalog Cap Case DCL @ +25 ºC 'M' 'P' 'R' 'S' 'B' 'C' 'D' Cap Part Number Tol. ± Code @ +25 ºC 120 Hz Level Level Level Level Level Level Level (µF) (%) (µA) (%) (1.0) (.10) (.01) (.001) (.10) (.01) (.001) 6 WVdc @ +85 ºC — 4 WVdc @ +125 ºC 5.6 CSR13B565K* 10 A 0.3 4 2241 2481 2721 2961 6002 7002 8002 6.8 CSR13B685K* 10 A 0.3 6 2242 2482 2722 2962 6004 7004 8004 6.8 CSR13B685M* 20 A 0.3 6 2243 2483 2723 2963 6005 7005 8005 47 CSR13B476K* 10 B 1.5 6 2244 2484 2724 2964 6007 7007 8007 47 CSR13B476M* 20 B 1.5 6 2245 2485 2725 2965 6008 7008 8008 56 CSR13B566K* 10 B 1.5 6 2246 2486 2726 2966 6010 7010 8010 150 CSR13B157K* 10 C 4.5 6 2247 2487 2727 2967 6012 7012 8012 150 CSR13B157M* 20 C 4.5 6 2248 2488 2728 2968 6013 7013 8013 180 CSR13B187K* 10 C 5.5 6 2249 2489 2729 2969 6015 7015 8015 270 CSR13B277K* 10 D 6.0 8 2250 2490 2730 2970 6017 7017 8017 330 CSR13B337K* 10 D 7.5 8 2251 2491 2731 2971 6019 7019 8019 330 CSR13B337M* 20 D 7.5 8 2252 2492 2732 2972 6020 7020 8020 10 WVdc @ +85 ºC — 7 WVdc @ +125 ºC 3.9 CSR13C395K* 10 A 0.3 4 2253 2493 2733 2973 6022 7022 8022 4.7 CSR13C475K* 10 A 0.4 4 2254 2494 2734 2974 6024 7024 8024 4.7 CSR13C475M* 20 A 0.4 4 2255 2495 2735 2975 6025 7025 8025 27 CSR13C276K* 10 B 2.0 6 2256 2496 2736 2976 6027 7027 8027 33 CSR13C336K* 10 B 2.0 6 2257 2497 2737 2977 6029 7029 8029 33 CSR13C336M* 20 B 2.0 6 2258 2498 2738 2978 6030 7030 8030 39 CSR13C396K* 10 B 2.0 6 2259 2499 2739 2979 6032 7032 8032 82 CSR13C826K* 10 C 3.0 6 2260 2500 2740 2980 6034 7034 8034 100 CSR13C107K* 10 C 5.0 6 2261 2501 2741 2981 6036 7036 8036 100 CSR13C107M* 20 C 5.0 6 2262 2502 2742 2982 6037 7037 8037 120 CSR13C127K* 10 C 6.0 6 2263 2503 2743 2983 6039 7039 8039 180 CSR13C187K* 10 D 9.0 6 2264 2504 2744 2984 6041 7041 8041 220 CSR13C227K* 10 D 10.0 8 2265 2505 2745 2985 6043 7043 8043 220 CSR13C227M* 20 D 10.0 8 2266 2506 2746 2986 6044 7044 8044 15 WVdc @ +85 ºC — 10 WVdc @ +125 ºC 2.7 CSR13D275K* 10 A 0.3 4 2267 2507 2747 2987 6046 7046 8046 3.3 CSR13D335K* 10 A 0.4 4 2268 2508 2748 2988 6048 7048 8048 3.3 CSR13D335M* 20 A 0.4 4 2269 2509 2749 2989 6049 7049 8049 18 CSR13D186K* 10 B 2.0 6 2270 2510 2750 2990 6051 7051 8051 22 CSR13D226K* 10 B 2.0 6 2271 2511 2751 2991 6053 7053 8053 22 CSR13D226M* 20 B 2.0 6.0 2272 2512 2752 2992 6054 7054 8054 56 CSR13D566K* 10 C 4.0 6.0 2273 2513 2753 2993 6056 7056 8056 68 CSR13D686K* 10 C 5.0 6.0 2274 2514 2754 2994 6058 7058 8058 68 CSR13D686M* 20 C 5.0 6.0 2275 2515 2755 2995 6059 7059 8059 120 CSR13D127K* 10 D 6.0 6.0 2276 2516 2756 2996 6061 7061 8061 150 CSR13D157K* 10 D 8.0 6.0 2277 2517 2757 2997 6063 7063 8063 150 CSR13D157M* 20 D 8.0 6.0 2278 2518 2758 2998 6064 7064 8064 |
Numéro de pièce similaire - CSR13J334K |
|
Description similaire - CSR13J334K |