Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TC5A4V Fiches technique(PDF) 4 Page - Topstek Inc.

No de pièce TC5A4V
Description  Topstek Current Transducer
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  TOPSTEK [Topstek Inc.]
Site Internet  http://www.topstek.com
Logo TOPSTEK - Topstek Inc.

TC5A4V Fiches technique(HTML) 4 Page - Topstek Inc.

  TC5A4V Datasheet HTML 1Page - Topstek Inc. TC5A4V Datasheet HTML 2Page - Topstek Inc. TC5A4V Datasheet HTML 3Page - Topstek Inc. TC5A4V Datasheet HTML 4Page - Topstek Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Topstek Current Transducer TC5A .. TC50A
- 21 -
www.topstek.com
TC
V080201
7/1/2008
x
x
Pin Assignment
I-
I+
0V
VOUT
-15V
+15V
Model number and date code marking
TC50A-P
06322
2.2x4.9
hole
(mm)
d1xd2
(mm)
1.6x2.5
1.7
a*
(mm)
TC50A-P
Part
Number
TC50A-P PCB mounting hole layout
Appearance, dimensions and pin identification for TC50A-P model
All dimensions in mm ±0.1, holes –0, +0.2 except otherwise noted


Numéro de pièce similaire - TC5A4V

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Ferroxcube Internationa...
TC5.2-3E28 FERROXCUBE-TC5.2-3E28 Datasheet
43Kb / 3P
   Ferrite toroids
TC5.8-3B7 FERROXCUBE-TC5.8-3B7 Datasheet
45Kb / 3P
   Ferrite toroids
TC5.8-3B7 FERROXCUBE-TC5.8-3B7 Datasheet
45Kb / 3P
   Ferrite toroids
TC5.8-3D3 FERROXCUBE-TC5.8-3D3 Datasheet
45Kb / 3P
   Ferrite toroids
TC5.8-3E27 FERROXCUBE-TC5.8-3E27 Datasheet
45Kb / 3P
   Ferrite toroids
More results

Description similaire - TC5A4V

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Topstek Inc.
THP5A TOPSTEK-THP5A Datasheet
105Kb / 2P
   Topstek Current Transducer
TGD3A TOPSTEK-TGD3A Datasheet
93Kb / 2P
   Topstek Current Transducer
TQH5A TOPSTEK-TQH5A Datasheet
86Kb / 2P
   Topstek Current Transducer
TQDV25A TOPSTEK-TQDV25A Datasheet
105Kb / 2P
   Topstek Current Transducer
TQE-T5 TOPSTEK-TQE-T5 Datasheet
151Kb / 2P
   Topstek Current Transducer
TMC200A TOPSTEK-TMC200A Datasheet
124Kb / 2P
   Topstek Current Transducer
TMBH100A TOPSTEK-TMBH100A Datasheet
125Kb / 2P
   Topstek Current Transducer
TKP3A TOPSTEK-TKP3A Datasheet
83Kb / 2P
   Topstek Current Transducer
THDD5A TOPSTEK-THDD5A Datasheet
92Kb / 2P
   Topstek Current Transducer
TA5A4V TOPSTEK-TA5A4V Datasheet
175Kb / 4P
   Topstek Current Transducer
More results


Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com