Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
1N4754A Fiches technique(PDF) 2 Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd |
|
1N4754A Fiches technique(HTML) 2 Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd |
2 / 2 page Type 1N4728A 1N4729A 1N4730A 1N4731A 1N4732A 1N4733A 1N4734A 1N4735A 1N4736A 1N4737A 1N4738A 1N4739A 1N4740A 1N4741A 1N4742A 1N4743A 1N4744A 1N4745A 1N4746A 1N4747A 1N4748A 1N4749A 1N4750A 1N4751A 1N4752A 1N4753A 1N4754A 1N4755A 1N4756A 1N4757A 1N4758A 1N4759A 1N4760A 1N4761A Vznom V 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2 9.1 10 11 12 13 15 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 43 47 51 56 62 68 75 * <400 <400 <400 <400 <500 <550 <600 <700 <700 <700 <700 <700 <700 <700 <700 <700 <700 <700 <750 <750 <750 <750 <750 <1000 <1000 <1000 <1000 <1500 <1500 <1500 <2000 <2000 <2000 <2000 mA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 uA <100 <100 <50 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 V 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 7.6 8.4 9.1 9.9 11.4 12.2 13.7 15.2 16.7 18.2 20.6 22.8 25.1 27.4 29.7 32.7 35.8 38.8 42.6 47.1 51.7 56 lzt mA 76 69 64 58 53 49 45 41 37 34 31 28 25 23 21 19 17 15.5 14 12.5 11.5 10.5 9.5 8.5 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.7 3.3 * <10 <10 <9 <9 <8 <7 <5 <2 <3.5 <4.0 <4.5 <5.0 <7 <8 <9 <10 <14 <16 <20 <22 <23 <25 <35 <40 <45 <50 <60 <70 <80 <95 <110 <125 <150 <175 1)Based on DC-measurement at thermal equilibrium while maintaining the temperature (TL)at 300C, 9.5mm(3/8") from the diode body. for Vzt and r Rzk at lzk lR at VR |
Numéro de pièce similaire - 1N4754A |
|
Description similaire - 1N4754A |