Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
1N5232B Fiches technique(PDF) 2 Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd |
|
1N5232B Fiches technique(HTML) 2 Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd |
2 / 2 page Type 1N5221B 1N5222B 1N5223B 1N5224B 1N5225B 1N5226B 1N5227B 1N5228B 1N5229B 1N5230B 1N5231B 1N5232B 1N5233B 1N5234B 1N5235B 1N5236B 1N5237B 1N5238B 1N5239B 1N5240B 1N5241B 1N5242B 1N5243B 1N5244B 1N5245B 1N5246B 1N5247B 1N5248B 1N5249B 1N5250B 1N5251B 1N5252B 1N5253B 1N5254B 1N5255B 1N5256B 1N5257B 1N5258B 1N5259B 1N5260B 1N5261B 1N5262B 1N5263B 1N5264B 1N5265B 1N5266B 1N5267B Vznom V 2.4 2.5 2.7 2.8 3.0 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 6.0 6.2 6.8 7.5 8.2 8.7 9.1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 27 28 30 33 36 39 43 47 51 56 60 62 68 75 * <1200 <1250 <1300 <1400 <1600 <1600 <1700 <1900 <2000 <1900 <1600 <l600 <1600 <1000 <750 <500 <500 <600 <600 <600 <600 <600 <600 <600 <600 <600 <600 <600 <600 <600 <600 <600 <600 <600 <600 <600 <700 <700 <800 <900 <1000 <1100 <1300 <1400 <1400 <1600 <1700 mA 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 uA <100 <100 <75 <75 <50 <25 <15 <10 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <3<3 <3 <3 <3 <3 <2 <1 <0.5 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 V 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 6.5 6.5 7.0 8.0 8.4 9.1 9.9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 21 23 25 27 30 33 36 39 43 46 47 52 58 TKvz %/K <-0.085 <-0.085 <-0.080 <-0.080 <-0.075 <-0.070 <-0.065 <-0.060 <+0.055 <+0.030 <+0.030 <+0.038 <+0.038 <+0.045 <+0.050 <+0.058 <+0.062 <+0.065 <+0.068 <+0.075 <+0.076 <+0.077 <+0.079 <+0.082 <+0.082 <+0.083 <+0.084 <+0.085 <+0.086 <+0.086 <+0.087 <+0.088 <+0.089 <+0.090 <+0.091 <+0.091 <+0.092 <+0.093 <+0.094 <+0.095 <+0.095 <+0.096 <+0.096 <+0.097 <+0.097 <+0.097 <+0.098 lzt mA 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 9.5 9.0 8.5 7.8 7.4 7.0 6.6 6.2 5.6 5.2 5.0 4.6 4.5 4.2 3.8 3.4 3.2 3.0 2.7 2.5 2.2 2.1 2.0 1.8 1.7 * <30 <30 <30 <30 <29 <28 <24 <23 <22 <19 <17 <11 <7 <7 <5 <6 <8 <8 <10 <17 <22 <30 <13 <15 <16 <17 <19 <21 <23 <25 <39 <33 <35 <41 <44 <49 <58 <70 <80 <93 <105 <125 <150 <170 <185 <230 <270 1)Based on DC-measurement at thermal equilibrium while maintaining the lead temperature (TL)at 300C, 9.5mm(3/8") from the diode body. Rzk at lzk lR at VR for Vzt and Rzt |
Numéro de pièce similaire - 1N5232B |
|
Description similaire - 1N5232B |