Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

AD8177 Fiches technique(PDF) 8 Page - Analog Devices

No de pièce AD8177
Description  500 MHz, Triple 16 횞 5 Video Crosspoint Switch
Download  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  AD [Analog Devices]
Site Internet  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD8177 Fiches technique(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button AD8177 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD8177 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD8177 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD8177 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD8177 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD8177 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD8177 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD8177 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD8177 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 40 page
background image
AD8177
Rev. 0 | Page 8 of 40
PIN CONFIGURATION AND FUNCTION DESCRIPTIONS
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8765
43
21
A
VNEG
VNEG
VNEG
NC
NC
VNEG
OPR4
ONB4
VPOS
IPR8
INB8
VNEG
IPR9
INB9
VPOS
IPR10
INB10
VNEG
IPR11
INB11
VPOS
IPR12
INB12
VNEG
VNEG
VNEG
A
B
VNEG
VNEG
VNEG
NC
NC
VNEG
ONR4
OPB4
VPOS
INR8
IPB8
VNEG
INR9
IPB9
VPOS
INR10
IPB10
VNEG
INR11
IPB11
VPOS
INR12
IPB12
VNEG
VNEG
VNEG
B
C
VNEG
VNEG
VNEG
NC
NC
VNEG
OPG4
ONG4
VPOS
IPG8
ING8
VNEG
IPG9
ING9
VPOS
IPG10
ING10
VNEG
IPG11
ING11
VPOS
IPG12
ING12
VNEG
VNEG
VNEG
C
D
VNEG
VNEG
VNEG
NC
NC
VPOS
H4
V4
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
IPG13
INR13
IPR13
D
E
VNEG
VNEG
VNEG
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
DGND
VDD
SEROUT
CS
CLK
SERIN
SER/PAR
A2
A1
A0
CLR
VDD
DGND
VPOS
VPOS
ING13
IPB13
INB13
E
F
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
F
G
ONB3
OPB3
ONG3
V3
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
G
H
OPR3
ONR3
OPG3
H3
VPOS
VPOS
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
IPG14
INR14
IPR14
H
J
VNEG
VNEG
VNEG
VPOS
VPOS
VPOS
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
ING14
IPB14
INB14
J
K
NC
NC
NC
NC
VPOS
VPOS
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VNEG
VNEG
VNEG
K
L
NC
NC
NC
NC
VPOS
VPOS
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
IPG15
INR15
IPR15
L
M
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
ING15
IPB15
INB15
M
N
ONB2
OPB2
ONG2
V2
VPOS
VPOS
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
N
P
OPR2
ONR2
OPG2
H2
VPOS
VPOS
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VPOS
VPOS
VBLK
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
P
R
VNEG
VNEG
VNEG
VPOS
VPOS
VPOS
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VPOS
VPOS
VPOS
IPG7
INR7
IPR7
R
T
NC
NC
NC
NC
VPOS
VPOS
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
ING7
IPB7
INB7
T
U
NC
NC
NC
NC
VPOS
VPOS
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VNEG
VNEG
VNEG
U
V
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
IPG6
INR6
IPR6
V
W
ONB1
OPB1
ONG1
V1
VPOS
VPOS
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
ING6
IPB6
INB6
W
Y
OPR1
ONR1
OPG1
H1
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
Y
AA
VNEG
VNEG
VNEG
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
AA
AB
VNEG
VNEG
VNEG
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
DGND
VDD
RST
UPDATE
WE
CMENC
D4
D3
D2
D1
D0
VDD
DGND
VPOS
VPOS
IPG5
INR5
IPR5
AB
AC
VNEG
VNEG
VNEG
NC
NC
VPOS
V0
H0
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
ING5
IPB5
INB5
AC
AD
VNEG
VNEG
VNEG
NC
NC
VPOS
ONG0
OPG0
VNEG
ING0
IPG0
VPOS
ING1
IPG1
VNEG
ING2
IPG2
VPOS
ING3
IPG3
VNEG
ING4
IPG4
VNEG
VNEG
VNEG
AD
AE
VNEG
VNEG
VNEG
NC
NC
VPOS
OPB0
ONR0
VNEG
IPB0
INR0
VPOS
IPB1
INR1
VNEG
IPB2
INR2
VPOS
IPB3
INR3
VNEG
IPB4
INR4
VNEG
VNEG
VNEG
AE
AF
VNEG
VNEG
VNEG
NC
NC
VPOS
ONB0
OPR0
VNEG
INB0
IPR0
VPOS
INB1
IPR1
VNEG
INB2
IPR2
VPOS
INB3
IPR3
VNEG
INB4
IPR4
VNEG
VNEG
VNEG
AF
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8765
43
21
VOCM_
CMENCON
VOCM_
CMENCOFF
Figure 5. Pin Configuration, Package Bottom View


Numéro de pièce similaire - AD8177

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Analog Devices
AD8177 AD-AD8177_15 Datasheet
851Kb / 40P
   Video Crosspoint Switch
REV. 0
More results

Description similaire - AD8177

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Analog Devices
AD8178 AD-AD8178 Datasheet
829Kb / 40P
   450 MHz, Triple 16 횞 5 Video Crosspoint Switch
REV. 0
AD8176 AD-AD8176 Datasheet
476Kb / 32P
   475 MHz, Triple 16 횞 9 Video Crosspoint Switch
Rev. PrA
AD8106 AD-AD8106 Datasheet
571Kb / 28P
   260 MHz, 16 횞 5 Buffered Video Crosspoint Switches
REV. 0
AD8116JSTZ AD-AD8116JSTZ Datasheet
955Kb / 29P
   200 MHz, 16  16 Buffered Video Crosspoint Switch
REV. B
AD8112 AD-AD8112 Datasheet
527Kb / 28P
   Audio/Video, 60 MHz, 16 횞 8, Gain of 2 Crosspoint Switch
REV. 0
AD8116 AD-AD8116 Datasheet
287Kb / 26P
   200 MHz, 16 x 16 Buffered Video Crosspoint Switch
REV. A
ADV3202 AD-ADV3202 Datasheet
431Kb / 20P
   300 MHz, 32 횞 16 Buffered Analog Crosspoint Switch
REV. 0
AD8117 AD-AD8117 Datasheet
469Kb / 32P
   Video Crosspoint Switch Video Crosspoint Switch
Rev. PrA
AD8113JSTZ AD-AD8113JSTZ Datasheet
1Mb / 28P
   Audio/Video 60 MHz 16  16, G = 2 Crosspoint Switch
REV. A
ADN4604 AD-ADN4604 Datasheet
1Mb / 40P
   4.25 Gbps, 16 횞 16, Digital Crosspoint Switch
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com