Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRL3705ZPBF Fiches technique(PDF) 11 Page - International Rectifier

No de pièce IRL3705ZPBF
Description  HEXFET짰 Power MOSFET
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRL3705ZPBF Fiches technique(HTML) 11 Page - International Rectifier

Back Button IRL3705ZPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRL3705ZPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRL3705ZPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRL3705ZPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRL3705ZPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRL3705ZPBF Datasheet HTML 10Page - International Rectifier IRL3705ZPBF Datasheet HTML 11Page - International Rectifier IRL3705ZPBF Datasheet HTML 12Page - International Rectifier IRL3705ZPBF Datasheet HTML 13Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 13 page
background image
IRL3705Z/S/LPbF
www.irf.com
11
TO-262 Part Marking Information
TO-262 Package Outline
Dimensions are shown in millimeters (inches)
ASSE MB L Y
LOT CODE
RE CT IF IER
INT E RNAT IONAL
AS S E MB L E D ON WW 19, 1997
Note: "P" in as s embly line
pos ition indicates "Lead-F ree"
IN T HE AS S E MB LY LINE "C"
LOGO
T H IS IS AN IRL 3103L
L OT CODE 1789
EXAMPL E:
LINE C
DAT E CODE
WEEK 19
YE AR 7 = 1997
PART NUMB ER
PART NUMBE R
LOGO
LOT CODE
AS S E MB L Y
INT E RNAT IONAL
RE CT IF IER
PRODU CT (OPT IONAL )
P = DE S IGNAT E S L EAD-F RE E
A = ASSE MB L Y SIT E CODE
WEEK 19
YE AR 7 = 1997
DAT E CODE
OR


Numéro de pièce similaire - IRL3705ZPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRL3705ZPBF IRF-IRL3705ZPBF Datasheet
382Kb / 12P
   ADVANCED PROCESS TECHNOLOGY
IRL3705ZPBF IRF-IRL3705ZPBF_15 Datasheet
382Kb / 12P
   ADVANCED PROCESS TECHNOLOGY
More results

Description similaire - IRL3705ZPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRFBA1405PPBF IRF-IRFBA1405PPBF Datasheet
153Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFR3707PBF IRF-IRFR3707PBF Datasheet
221Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFZ44EPBF IRF-IRFZ44EPBF Datasheet
147Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRLZ44NSPBF IRF-IRLZ44NSPBF Datasheet
336Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRF520VPBF IRF-IRF520VPBF Datasheet
150Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFBC40SPBF IRF-IRFBC40SPBF Datasheet
360Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRLIZ24NPBF IRF-IRLIZ24NPBF Datasheet
843Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRF1010EPBF IRF-IRF1010EPBF Datasheet
231Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFI1010NPBF IRF-IRFI1010NPBF Datasheet
234Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFD014PBF IRF-IRFD014PBF Datasheet
2Mb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com