Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SA04-11EWA Fiches technique(PDF) 3 Page - Kingbright Corporation

No de pièce SA04-11EWA
Description  10.16mm (0.4INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  KINGBRIGHT [Kingbright Corporation]
Site Internet  http://www.us.kingbright.com
Logo KINGBRIGHT - Kingbright Corporation

SA04-11EWA Fiches technique(HTML) 3 Page - Kingbright Corporation

  SA04-11EWA_07 Datasheet HTML 1Page - Kingbright Corporation SA04-11EWA_07 Datasheet HTML 2Page - Kingbright Corporation SA04-11EWA_07 Datasheet HTML 3Page - Kingbright Corporation SA04-11EWA_07 Datasheet HTML 4Page - Kingbright Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
SPEC NO: DSAA5913
REV NO: V.9
DATE: MAY/15/2007
PAGE: 3 OF 4
APPROVED: WYNEC
CHECKED: Joe Lee
DRAWN: Y.L.LI
ERP: 1301000047
High Efficiency Red
SA04-11EWA


Numéro de pièce similaire - SA04-11EWA_07

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Kingbright Corporation
SA04-11EWA KINGBRIGHT-SA04-11EWA Datasheet
162Kb / 3P
   Standard-Displays
More results

Description similaire - SA04-11EWA_07

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Kingbright Corporation
SA04-11SRWA KINGBRIGHT-SA04-11SRWA Datasheet
182Kb / 4P
   10.16mm (0.4INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC04-11SURKWA KINGBRIGHT-SC04-11SURKWA Datasheet
360Kb / 6P
   10.16mm (0.4INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC04-11SYKWA KINGBRIGHT-SC04-11SYKWA Datasheet
358Kb / 6P
   10.16mm (0.4INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC04-12YWA KINGBRIGHT-SC04-12YWA Datasheet
199Kb / 4P
   10.16mm (0.4INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC04-11GWA KINGBRIGHT-SC04-11GWA Datasheet
184Kb / 4P
   10.16mm (0.4INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC04-11EWA KINGBRIGHT-SC04-11EWA Datasheet
185Kb / 4P
   10.16mm (0.4INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA04-11CGKWA KINGBRIGHT-SA04-11CGKWA Datasheet
370Kb / 6P
   10.16mm (0.4INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC04-11GWA KINGBRIGHT-SC04-11GWA_11 Datasheet
227Kb / 6P
   10.16mm (0.4INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC04-12GWA KINGBRIGHT-SC04-12GWA Datasheet
182Kb / 4P
   10.16mm (0.4INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA04-12YWA KINGBRIGHT-SA04-12YWA Datasheet
182Kb / 4P
   10.16mm (0.4INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
More results


Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com