Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SA05-11YWA Fiches technique(PDF) 3 Page - Kingbright Corporation

No de pièce SA05-11YWA
Description  12.7mm (0.5INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  KINGBRIGHT [Kingbright Corporation]
Site Internet  http://www.us.kingbright.com
Logo KINGBRIGHT - Kingbright Corporation

SA05-11YWA Fiches technique(HTML) 3 Page - Kingbright Corporation

  SA05-11YWA Datasheet HTML 1Page - Kingbright Corporation SA05-11YWA Datasheet HTML 2Page - Kingbright Corporation SA05-11YWA Datasheet HTML 3Page - Kingbright Corporation SA05-11YWA Datasheet HTML 4Page - Kingbright Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
SPEC NO: DSAD2277
REV NO: V.9
DATE: MAY/15/2007
PAGE: 3 OF 4
APPROVED: WYNEC
CHECKED: Joe Lee
DRAWN: Y.L.LI
ERP: 1301000090
Yellow
SA05-11YWA


Numéro de pièce similaire - SA05-11YWA

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Kingbright Corporation
SA05-11YWA KINGBRIGHT-SA05-11YWA Datasheet
1Mb / 5P
   Low current operation
More results

Description similaire - SA05-11YWA

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Kingbright Corporation
SC05-11SRWA KINGBRIGHT-SC05-11SRWA Datasheet
195Kb / 4P
   12.7mm (0.5INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA05-11EWA KINGBRIGHT-SA05-11EWA Datasheet
197Kb / 4P
   12.7mm (0.5INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA05-11CGKWA KINGBRIGHT-SA05-11CGKWA Datasheet
351Kb / 6P
   12.7mm (0.5INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA05-11SYKWA KINGBRIGHT-SA05-11SYKWA Datasheet
354Kb / 6P
   12.7mm (0.5INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA05-11GWA KINGBRIGHT-SA05-11GWA Datasheet
197Kb / 4P
   12.7mm (0.5INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA05-11SRWA KINGBRIGHT-SA05-11SRWA Datasheet
197Kb / 4P
   12.7mm (0.5INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC05-11GWA KINGBRIGHT-SC05-11GWA Datasheet
197Kb / 4P
   12.7mm (0.5INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC05-11EWA KINGBRIGHT-SC05-11EWA Datasheet
198Kb / 4P
   12.7mm (0.5INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA05-11SURKWA KINGBRIGHT-SA05-11SURKWA Datasheet
352Kb / 6P
   12.7mm (0.5INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC05-11YWA KINGBRIGHT-SC05-11YWA Datasheet
198Kb / 4P
   12.7mm (0.5INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
More results


Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com