Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
MC1458N Fiches technique(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
MC1458N Fiches technique(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
4 / 6 page MC1458-MC1558 4/6 B Unity Gain Bandwidth (VI = 10 mV, RL = 2kΩ, CL = 100pF) 1MHZ GBP Gain Bandwith Product (VI = 10 mV, RL = 2kΩ, CL = 100pF f =100kHz) 0.4 1 MHz THD Total Harmonic Distortion (f = 1kHz, Av = 20dB, RL = 2kΩ CL = 100pF, Vo = 2Vpp) 0.02 % en Equivalent Input Noise Voltage (f = 1kHz, Rs = 100Ω) 45 φm Phase Margin 65 Degrees Am Gain Margin 11 dB Vo1/Vo2 Channel Separation 120 dB Symbol Parameter Min. Typ. Max. Unit nV Hz ------------ |
Numéro de pièce similaire - MC1458N |
|
Description similaire - MC1458N |