Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STD100GK14 Fiches technique(PDF) 1 Page - Sirectifier Semiconductors

No de pièce STD100GK14
Description  Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SIRECTIFIER [Sirectifier Semiconductors]
Site Internet  http://www.sirectifier.com
Logo SIRECTIFIER - Sirectifier Semiconductors

STD100GK14 Fiches technique(HTML) 1 Page - Sirectifier Semiconductors

  STD100GK14 Datasheet HTML 1Page - Sirectifier Semiconductors STD100GK14 Datasheet HTML 2Page - Sirectifier Semiconductors STD100GK14 Datasheet HTML 3Page - Sirectifier Semiconductors STD100GK14 Datasheet HTML 4Page - Sirectifier Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
STD/SDT100
Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
Type
STD/SDT100GK08
STD/SDT100GK12
STD/SDT100GK14
STD/SDT100GK16
STD/SDT100GK18
STD/SDT100GK20
STD/SDT100GK22
VRRM
VDRM
V
800
1200
1400
1600
1800
2000
2200
VRSM
VDSM
V
900
1300
1500
1700
1900
2100
2300
Dimensions in mm (1mm=0.0394")
Symbol
Test Conditions
Maximum Ratings
Unit
TVJ=TVJM
TC=85
oC; 180o sine
180
100
A
TVJ=45
oC
t=10ms (50Hz), sine
VR=0
t=8.3ms (60Hz), sine
TVJ=TVJM
t=10ms(50Hz), sine
VR=0
t=8.3ms(60Hz), sine
1700
1800
1540
1640
A
ITSM, IFSM
TVJ=45
oC
t=10ms (50Hz), sine
VR=0
t=8.3ms (60Hz), sine
TVJ=TVJM
t=10ms(50Hz), sine
VR=0
t=8.3ms(60Hz), sine
14450
13500
11850
11300
A
2s
i
2dt
(di/dt)cr
150
500
A/us
(dv/dt)cr
TVJ=TVJM;
VDR=2/3VDRM
RGK=
; method 1 (linear voltage rise)
1000
V/us
PGM
TVJ=TVJM
tp=30us
IT=ITAVM
tp=300us
10
5
W
PGAV
0.5
W
ITRMS, IFRMS
ITAVM, IFAVM
oC
TVJ
TVJM
Tstg
-40...+125
125
-40...+125
VISOL
50/60Hz, RMS
t=1min
IISOL<1mA
t=1s
3000
3600
V~
Md
Mounting torque (M5)
Terminal connection torque (M5)
_
2.5-4.0/22-35
2.5-4.0/22-35
Nm/lb.in.
Weight
90
g
TVJ=TVJM
repetitive, IT=250A
f=50Hz, tp=200us
VD=2/3VDRM
IG=0.45A
non repetitive, IT=ITAVM
diG/dt=0.45A/us
VRGM
10
V
Typical including screws


Numéro de pièce similaire - STD100GK14

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sirectifier Global Corp...
STD100GK14 SIRECT-STD100GK14 Datasheet
1Mb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
logo
Sirectifier Semiconduct...
STD100GK14 SIRECTIFIER-STD100GK14 Datasheet
679Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules
STD100GK14B SIRECTIFIER-STD100GK14B Datasheet
445Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules
More results

Description similaire - STD100GK14

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
List of Unclassifed Man...
STD200 ETC2-STD200 Datasheet
276Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
logo
Sirectifier Semiconduct...
STD320 SIRECTIFIER-STD320 Datasheet
337Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
STD200 SIRECTIFIER-STD200 Datasheet
276Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
logo
Sirectifier Global Corp...
SDT70 SIRECT-SDT70 Datasheet
1Mb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
logo
Sirectifier Semiconduct...
STD165 SIRECTIFIER-STD165 Datasheet
484Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
STD253 SIRECTIFIER-STD253 Datasheet
264Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
STD116 SIRECTIFIER-STD116 Datasheet
500Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
STD70 SIRECTIFIER-STD70 Datasheet
486Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
STD27 SIRECTIFIER-STD27 Datasheet
478Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
logo
Sirectifier Global Corp...
SDT18 SIRECT-SDT18 Datasheet
1Mb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
SDT116 SIRECT-SDT116 Datasheet
1Mb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
More results


Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com