Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF7488PBF Fiches technique(PDF) 3 Page - International Rectifier

No de pièce IRF7488PBF
Description  HEXFET Power MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7488PBF Fiches technique(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRF7488PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7488PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7488PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7488PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7488PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7488PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7488PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7488PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF7488PBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
IRF7488PbF
www.irf.com
3
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
Fig 4. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
0.1
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.001
0.01
0.1
1
10
100
4.0V
20µs PULSE WIDTH
Tj = 25°C
0.1
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.1
1
10
100
4.0V
20µs PULSE WIDTH
Tj = 150°C
4.0
5.0
6.0
7.0
VGS, Gate-to-Source Voltage (V)
0.01
0.10
1.00
10.00
100.00
TJ = 25°C
TJ = 150°C
VDS = 25V
20µs PULSE WIDTH
VGS
TOP
15V
12V
10V
6.0V
5.5V
5.0V
4.5V
BOTTOM 4.0V
-60 -40 -20
0
20
40
60
80 100 120 140 160
TJ , Junction Temperature (°C)
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
ID = 6.3A
VGS = 10V
VGS
TOP
15V
12V
10V
6.0V
5.5V
5.0V
4.5V
BOTTOM 4.0V


Numéro de pièce similaire - IRF7488PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7488PBF IRF-IRF7488PBF Datasheet
156Kb / 9P
   High frequency DC-DC converters
IRF7488PBF IRF-IRF7488PBF_15 Datasheet
156Kb / 9P
   High frequency DC-DC converters
More results

Description similaire - IRF7488PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7316 IRF-IRF7316 Datasheet
237Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET
IRF6215 IRF-IRF6215 Datasheet
125Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF530NS IRF-IRF530NS Datasheet
618Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRLMS2002 IRF-IRLMS2002 Datasheet
95Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5301PBF IRF-IRFH5301PBF Datasheet
309Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRLR8726PBF IRF-IRLR8726PBF_09 Datasheet
360Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRLML2502GPBF IRF-IRLML2502GPBF Datasheet
180Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7304QPBF IRF-IRF7304QPBF_10 Datasheet
248Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET
IRFS3107-7PPBF IRF-IRFS3107-7PPBF Datasheet
320Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5106PBF IRF-IRFH5106PBF Datasheet
339Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5406PBF IRF-IRFH5406PBF Datasheet
305Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com