Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
2SC6114 Fiches technique(PDF) 3 Page - Rohm |
|
2SC6114 Fiches technique(HTML) 3 Page - Rohm |
3 / 4 page 2SC6114 Transistors 3/3 Fig.7 Base-emitter saturation voltage vs. collector current 0.1 1 10 100 0.1 1 10 Ic/Ib=10/1 COLLECTOR CURRENT : IC ( mA) Ta=125˚C 25˚C −40˚C Fig.8 Transition frequency 0.1 1 10 100 10 100 1000 EMITTER CURRENT : IE ( mA) Ta =25°C VCE =10V f =100MHz |
Numéro de pièce similaire - 2SC6114 |
|
Description similaire - 2SC6114 |