Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF6655TRPBF Fiches technique(PDF) 6 Page - International Rectifier

No de pièce IRF6655TRPBF
Description  DirectFET Power MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF6655TRPBF Fiches technique(HTML) 6 Page - International Rectifier

Back Button IRF6655TRPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF6655TRPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF6655TRPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF6655TRPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF6655TRPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF6655TRPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF6655TRPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF6655TRPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF6655TRPBF Datasheet HTML 10Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
IRF6655PbF
6
www.irf.com
Fig 15b. Gate Charge Waveform
Fig 15a. Gate Charge Test Circuit
Fig 16b. Unclamped Inductive Waveforms
tp
V(BR)DSS
IAS
Fig 16a. Unclamped Inductive Test Circuit
Fig 17b. Switching Time Waveforms
V
GS
V
DS
90%
10%
t
d(on)
t
d(off)
t
r
t
f
Fig 17a. Switching Time Test Circuit
RG
IAS
0.01
tp
D.U.T
L
VDS
+
- VDD
DRIVER
A
15V
20V
VDS
Pulse Width ≤ 1 µs
Duty Factor ≤ 0.1 %
RD
VGS
RG
D.U.T.
10V
+
- VDD
VGS
D.U.T.
VDS
ID
IG
3mA
VGS
.3
µF
50K
.2
µF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
+
-
Vds
Vgs
Id
Vgs(th)
Qgs1 Qgs2
Qgd
Qgodr


Numéro de pièce similaire - IRF6655TRPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF6655TRPBF IRF-IRF6655TRPBF Datasheet
2Mb / 6P
   Benchmark MOSFETs Product Selection Guide
IRF6655TRPBF IRF-IRF6655TRPBF Datasheet
277Kb / 10P
   Application Specific MOSFETs
More results

Description similaire - IRF6655TRPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF6644 IRF-IRF6644 Datasheet
247Kb / 9P
   DirectFET Power MOSFET
IRF6628PBF IRF-IRF6628PBF Datasheet
267Kb / 9P
   DirectFET Power MOSFET
IRF6722SPBF IRF-IRF6722SPBF Datasheet
260Kb / 9P
   DirectFET Power MOSFET
IRF6631PBF IRF-IRF6631PBF Datasheet
253Kb / 10P
   DirectFETPower MOSFET
IRF6711SPBF IRF-IRF6711SPBF Datasheet
308Kb / 9P
   DirectFETPower MOSFET
IRF6718L2TRPBF IRF-IRF6718L2TRPBF Datasheet
236Kb / 10P
   DirectFETPower MOSFET
IRF7738L2PBF IRF-IRF7738L2PBF Datasheet
285Kb / 10P
   DirectFETPower MOSFET
AUIRL7732S2 IRF-AUIRL7732S2 Datasheet
221Kb / 11P
   DirectFETPower MOSFET
IRF6613PBF IRF-IRF6613PBF Datasheet
241Kb / 9P
   DirectFETPower MOSFET
IRF6620PBF IRF-IRF6620PBF Datasheet
239Kb / 9P
   DirectFETPower MOSFET
AUIRF7640S2TR IRF-AUIRF7640S2TR Datasheet
309Kb / 11P
   DirectFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com