Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
IRF3711ZCLPBF Fiches technique(PDF) 6 Page - International Rectifier |
|
IRF3711ZCLPBF Fiches technique(HTML) 6 Page - International Rectifier |
6 / 12 page IRF3711ZC/S/LPbF 6 www.irf.com D.U.T. VDS ID IG 3mA VGS .3 µF 50K Ω .2 µF 12V Current Regulator Same Type as D.U.T. Current Sampling Resistors + - Fig 13. Gate Charge Test Circuit Fig 12b. Unclamped Inductive Waveforms Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit tp V(BR)DSS IAS Fig 12c. Maximum Avalanche Energy vs. Drain Current RG IAS 0.01 Ω tp D.U.T L VDS + - VDD DRIVER A 15V 20V VGS 25 50 75 100 125 150 175 Starting TJ, Junction Temperature (°C) 0 100 200 300 400 500 600 ID TOP 7.3A 8.6A BOTTOM 12A Fig 14a. Switching Time Test Circuit Fig 14b. Switching Time Waveforms V GS V DS 90% 10% t d(on) t d(off) t r t f V GS Pulse Width < 1µs Duty Factor < 0.1% V DD V DS L D D.U.T + - |
Numéro de pièce similaire - IRF3711ZCLPBF |
|
Description similaire - IRF3711ZCLPBF |