Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STQ1NK60ZR-AP Fiches technique(PDF) 10 Page - Microsemi Corporation

No de pièce STQ1NK60ZR-AP
Description  N-CHANNEL 600V 13 OHM 0.8A TO-92/IPAK/SOT-223 Zener-Protected SuperMESH MOSFET
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Site Internet  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation

STQ1NK60ZR-AP Fiches technique(HTML) 10 Page - Microsemi Corporation

Back Button STQ1NK60ZR-AP Datasheet HTML 6Page - Microsemi Corporation STQ1NK60ZR-AP Datasheet HTML 7Page - Microsemi Corporation STQ1NK60ZR-AP Datasheet HTML 8Page - Microsemi Corporation STQ1NK60ZR-AP Datasheet HTML 9Page - Microsemi Corporation STQ1NK60ZR-AP Datasheet HTML 10Page - Microsemi Corporation STQ1NK60ZR-AP Datasheet HTML 11Page - Microsemi Corporation STQ1NK60ZR-AP Datasheet HTML 12Page - Microsemi Corporation STQ1NK60ZR-AP Datasheet HTML 13Page - Microsemi Corporation STQ1NK60ZR-AP Datasheet HTML 14Page - Microsemi Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 14 page
background image
Package mechanical data
STD1LNK60Z-1 - STQ1NK60ZR - STN1NK60Z
10/14
Rev 7
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.32
4.95
0.170
0.194
b
0.36
0.51
0.014
0.020
D
4.45
4.95
0.175
0.194
E
3.30
3.94
0.130
0.155
e
2.41
2.67
0.094
0.105
e1
1.14
1.40
0.044
0.055
L
12.70
15.49
0.50
0.610
R
2.16
2.41
0.085
0.094
S1
0.92
1.52
0.036
0.060
W
0.41
0.56
0.016
0.022
V5°
TO-92 MECHANICAL DATA


Numéro de pièce similaire - STQ1NK60ZR-AP

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
STQ1NK60ZR-AP STMICROELECTRONICS-STQ1NK60ZR-AP Datasheet
657Kb / 14P
   N-CHANNEL 600V 13 OHM 0.8A TO-92/IPAK/SOT-223 Zener-Protected SuperMESH MOSFET
September 2005 Rev. 6
STQ1NK60ZR-AP STMICROELECTRONICS-STQ1NK60ZR-AP Datasheet
466Kb / 16P
   N-channel 600V - 13廓 - 0.8A - TO-92 - TO-251 - SOT-223 Zener-Protected SuperMESH??Power MOSFET
STQ1NK60ZR-AP STMICROELECTRONICS-STQ1NK60ZR-AP_07 Datasheet
466Kb / 16P
   N-channel 600V - 13廓 - 0.8A - TO-92 - TO-251 - SOT-223 Zener-Protected SuperMESH??Power MOSFET
More results

Description similaire - STQ1NK60ZR-AP

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
STD1LNK60Z-1 STMICROELECTRONICS-STD1LNK60Z-1 Datasheet
657Kb / 14P
   N-CHANNEL 600V 13 OHM 0.8A TO-92/IPAK/SOT-223 Zener-Protected SuperMESH MOSFET
September 2005 Rev. 6
STQ1NK60ZR-AP STMICROELECTRONICS-STQ1NK60ZR-AP_07 Datasheet
466Kb / 16P
   N-channel 600V - 13廓 - 0.8A - TO-92 - TO-251 - SOT-223 Zener-Protected SuperMESH??Power MOSFET
STQ1NK80ZR-AP STMICROELECTRONICS-STQ1NK80ZR-AP Datasheet
630Kb / 15P
   N-CHANNEL 800V - 13 廓 - 1 A TO-92 /SOT-223/DPAK/IPAK Zener - Protected SuperMESH??MOSFET
STN1HNK60 STMICROELECTRONICS-STN1HNK60 Datasheet
485Kb / 15P
   N-CHANNEL 600V - 8-ohm - 1A DPAK/TO-92/IPAK/SOT-223 SuperMESH-TM MOSFET
STD1NK60 STMICROELECTRONICS-STD1NK60_08 Datasheet
429Kb / 15P
   N-CHANNEL 600V - 8廓 - 1A DPAK/TO-92/IPAK/SOT-223 SuperMESH MOSFET
STD2HNK60Z-1 STMICROELECTRONICS-STD2HNK60Z-1 Datasheet
405Kb / 12P
   N-CHANNEL 600V - 4.4廓 - 2.0A TO-92/TO-220FP/IPAK Zener-Protected SuperMESH MOSFET
STD3NK50Z STMICROELECTRONICS-STD3NK50Z Datasheet
481Kb / 14P
   N-CHANNEL 500V - 2.8ohm - 2.3A TO-92/DPAK/IPAK Zener-Protected SuperMESH MOSFET
STD2HNK60Z STMICROELECTRONICS-STD2HNK60Z Datasheet
497Kb / 16P
   N-channel 600V - 4.4廓 - 2A - TO-92/TO-220FP/DPAK/IPAK Zener-protected SuperMESH??Power MOSFET
STD1NK60 STMICROELECTRONICS-STD1NK60 Datasheet
748Kb / 13P
   N-CHANNEL 600V - 8 - 1A DPAK / IPAK / TO-92 SuperMESH Power MOSFET
STP3NK60Z STMICROELECTRONICS-STP3NK60Z Datasheet
755Kb / 15P
   N-CHANNEL 600V - 3.3ohm - 2.4A TO-220/FP/D2PAK/DPAK/IPAK Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com