Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TPS2054BD Fiches technique(PDF) 11 Page - Texas Instruments |
|
|
TPS2054BD Fiches technique(HTML) 11 Page - Texas Instruments |
11 / 41 page www.ti.com PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION RL CL OUT tr tf 90% 90% 10% 10% 50% 50% 90% 10% VO(OUT) VI(EN) VO(OUT) VOLTAGE WAVEFORMS TEST CIRCUIT ton toff 50% 50% 90% 10% VI(EN) VO(OUT) ton toff VI(EN) VI(EN) 5 V/div VO(OUT) 2 V/div RL = 10 W, CL = 1 mF TA = 255C t − Time − 500 ms/div VI(EN) VI(EN) 5 V/div VO(OUT) 2 V/div RL = 10 W, CL = 1 mF TA = 255C t − Time − 500 ms/div TPS2041B ,, TPS2042B TPS2043B, TPS2044B, TPS2051B TPS2052B, TPS2053B, TPS2054B SLVS514H – APRIL 2004 – REVISED SEPTEMBER 2007 Figure 1. Test Circuit and Voltage Waveforms Figure 2. Turnon Delay and Rise Time With 1- μF Load Figure 3. Turnoff Delay and Fall Time With 1- μF Load Copyright © 2004–2007, Texas Instruments Incorporated Submit Documentation Feedback 11 Product Folder Link(s): TPS2041B TPS2042B TPS2043B TPS2044B TPS2051B TPS2052B TPS2053B TPS2054B |
Numéro de pièce similaire - TPS2054BD |
|
Description similaire - TPS2054BD |