Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

MSS0271 Fiches technique(PDF) 6 Page - Mosel Vitelic, Corp

No de pièce MSS0271
Description  2.7 VOICE ROM
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  MOSEL [Mosel Vitelic, Corp]
Site Internet  http://www.moselvitelic.com
Logo MOSEL - Mosel Vitelic, Corp

MSS0271 Fiches technique(HTML) 6 Page - Mosel Vitelic, Corp

Back Button MSS0271 Datasheet HTML 2Page - Mosel Vitelic, Corp MSS0271 Datasheet HTML 3Page - Mosel Vitelic, Corp MSS0271 Datasheet HTML 4Page - Mosel Vitelic, Corp MSS0271 Datasheet HTML 5Page - Mosel Vitelic, Corp MSS0271 Datasheet HTML 6Page - Mosel Vitelic, Corp MSS0271 Datasheet HTML 7Page - Mosel Vitelic, Corp MSS0271 Datasheet HTML 8Page - Mosel Vitelic, Corp MSS0271 Datasheet HTML 9Page - Mosel Vitelic, Corp MSS0271 Datasheet HTML 10Page - Mosel Vitelic, Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
6/12
MSS0271
MOSEL VITELIC INC.
Preliminary
Specifications subject to change without notice, contact your sales representatives for the most recent information.
COB Information
Model Number : M9220 (P20)
[for codes 050 and later
0
1
2 cm
Model Number : M9228 (P28)
[for codes 001~049]
VDD
SP1
VSS
SP2
NC
TG
LB
IN0
IN1
Vdd
SP1
Vss
SP2
NC
TG
LB
IN0
IN1
-
0
1
2 cm
PID257*** 05/97


Numéro de pièce similaire - MSS0271

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Mosel Vitelic, Corp
MSS0287 MOSEL-MSS0287 Datasheet
83Kb / 5P
   VOICE ROM
More results

Description similaire - MSS0271

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Mosel Vitelic, Corp
MSS0605 MOSEL-MSS0605 Datasheet
152Kb / 7P
   VOICE ROM
MSS0287 MOSEL-MSS0287 Datasheet
83Kb / 5P
   VOICE ROM
MSS1506 MOSEL-MSS1506 Datasheet
142Kb / 8P
   VOICE ROM
MSS2105 MOSEL-MSS2105 Datasheet
7Kb / 1P
   21 Voice ROM
MSS0306-1 MOSEL-MSS0306-1 Datasheet
167Kb / 19P
   3 VOICE ROM
MSS3205 MOSEL-MSS3205 Datasheet
8Kb / 1P
   32 Voice ROM
MSS4305 MOSEL-MSS4305 Datasheet
7Kb / 1P
   43 Voice ROM
logo
OKI electronic componet...
MSM6595A OKI-MSM6595A Datasheet
165Kb / 13P
   1-Mbit Serial Voice ROM
MSM6596A OKI-MSM6596A Datasheet
170Kb / 13P
   2-Mbit Serial Voice ROM
MSM6597A OKI-MSM6597A Datasheet
140Kb / 10P
   3-Mbit Serial Voice ROM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com